Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PBAS19005BK2 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PBAS19005BK2
Description  Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PBAS19005BK2 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PBAS19005BK2 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mounting Hardware
Part No.
Part No.
Mounting Dimensions
Black
Light Gray
Rack Units
Height
PBA S19001BK2 PBA S19001LG2
1U
1.75
PBA S19003BK2 PBA S19003LG2
2U
3.50
PBA S19005BK2 PBA S19005LG2
3U
5.25
PBA S19007BK2 PBA S19007LG2
4U
7.00
PBA S19008BK2 PBA S19008LG2
5U
8.75
PBA S19010BK2 PBA S19010LG2
6U
10.50
PBA S19012BK2 PBA S19012LG2
7U
12.25
PBA S19014BK2 PBA S19014LG2
8U
14.00
Adaptateur de rails pour montage sur bâti de 24 à 19 po PBAS
Series
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 14.
Trous ronds poinçonnés, conformes à la norme EIA-310-D, pour
montage sur bâti de 19 po.
Permet de convertir les rails pour montage sur bâti de 24 po standard
en rails pour montage sur bâti de 19 po.
Vendus par paires.
Revêtement lisse en poudre noir.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PBAS19005BK2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PBAS19005BK2 HAMMOND-PBAS19005BK2 Datasheet
73Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PBAS19005BK2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1418PR HAMMOND-1418PR Datasheet
54Kb / 1P
Rails de montage de panneau pour armoires autoportantes
1418SWF HAMMOND-1418SWF Datasheet
83Kb / 2P
Cadres pivotants pour armoires autoportantes pour montage sur b창ti de 19 po
1585-6-7-8 HAMMOND-1585-6-7-8 Datasheet
122Kb / 4P
Barres d alimentation de 15 A pour montage vertical sur bati
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
Rails pour montage sur porte
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
Armoire de table ou pour montage sur bati
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSDP HAMMOND-RSDP Datasheet
58Kb / 1P
Porte de securite a charniere pour montage sur rails
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com