Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PBC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PBC
Description  Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle transparent
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PBC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PBC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PBC Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Boîte de jonction en polyester de type 4X avec couvercle
transparent
Couvercle basculant avec vis
Remarque: Cette ligne de produits a été interrompu par une série approvisionné. L'information est à
titre indicatif. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle
Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.
Application
Conçue pour servir d'enceinte isolée pour instruments, de boîtier pour
dispositifs de commande et dispositifs électriques, de boîte de jonction
électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
Le couvercle transparent assure une bonne visibilité des composants
internes tout en les protégeant de l'environnement extérieur.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Idéale pour les installations extérieures grâce à une résistance élevée
aux UV.
Normes
UL/cUL 508, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
Base en polyester renforcé à la fibre de verre moulé à chaud et
couvercle en polycarbonate transparent.
Matériaux autoextinguibles.
Des vis à tête fendue scellables sont fournies pour fermer l'enceinte.
Des vis M6 sont fournies pour la fixation des panneaux intérieurs ou
d'autres équipements.
Couvercles entièrement étanches.
Températures de service entre -30 °C et 120 °C (-22 °F à 248 °F).
Rigidité diélectrique > 5 kV résistance d'isolation > 5 MW.
Finition
La base en polyester renforcé de fibre de verre comporte un fini beige
RAL 7032.
Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec
revêtement en poudre blanc ou en aluminium non fini.
Accessoires


Similar Part No. - PBC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
PBC MACOM-PBC Datasheet
303Kb / 4P
Compact AC coil contactors in three frame widths offer ratings from 9 amps to 80 amps
logo
Automatic Timing & Cont...
PBC ATC-PBC Datasheet
300Kb / 1P
3-Phase Voltage Band Monitor
PBC-120-ALE ATC-PBC-120-ALE Datasheet
300Kb / 1P
3-Phase Voltage Band Monitor
PBC-120/208-ALE ATC-PBC-120/208-ALE Datasheet
300Kb / 1P
3-Phase Voltage Band Monitor
logo
Powerbox
PBC-150-13.5-SC POWERBOX-PBC-150-13.5-SC Datasheet
135Kb / 2P
1 5 0 - 3 0 0 WAT T S - A C / D C S I N G L E O U T P U T
More results

Similar Description - PBC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414N4AL HAMMOND-1414N4AL Datasheet
176Kb / 3P
Bo챤te de jonction en aluminium de type 4X
PCJ-HSC HAMMOND-PCJ-HSC Datasheet
182Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-NSL HAMMOND-PCJ-NSL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRL HAMMOND-PJRL Datasheet
196Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJUW HAMMOND-PJUW Datasheet
133Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X avec fen챗tre
PJW HAMMOND-PJW Datasheet
143Kb / 3P
Boite de jonction en polyester de type 4X avec regard
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com