Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PBFS19008LG2 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PBFS19008LG2
Description  Panneaux pour batis en acier, a bride
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PBFS19008LG2 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PBFS19008LG2 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PBFS19008LG2 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Panneaux pour bâtis en acier, à bride
Installer dans un espace de bâti inutilisé pour améliorer l'efficacité de la
climatisation et l'aspect du système.
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
Avec bride pour plus de résistance.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Revêtement lisse en poudre.
Accessoires
Part No.
Part No.
Part No.
Panel Height
Number of
Black
A SA 61 Gray
Light Gray
Units Rack Units Mounting Slots
PBFS19001BK2 PBFS19001GY2 PBFS19001LG2
1.75
1U
4
PBFS19003BK2 PBFS19003GY2
-
3.50
2U
4
PBFS19005BK2 PBFS19005GY2
-
5.25
3U
4
PBFS19007BK2 PBFS19007GY2
-
7.00
4U
4
PBFS19008BK2 PBFS19008GY2 PBFS19008LG2
8.75
5U
4
PBFS19010BK2 PBFS19010GY2 PBFS19010LG2
10.50
6U
8
PBFS19012BK2 PBFS19012GY2
-
12.25
7U
8
PBFS19014BK2 PBFS19014GY2
-
14.00
8U
8
PBFS19015BK2 PBFS19015GY2
-
15.75
9U
8
PBFS19017BK2 PBFS19017GY2
-
17.50
10U
8
PBFS19019BK2 PBFS19019GY2
-
19.25
11U
8
PBFS19021BK2 PBFS19021GY2
-
21.00
12U
8
PBFS19022BK2 PBFS19022GY2
-
22.75
13U
8
PBFS19024BK2 PBFS19024GY2
-
24.50
14U
10
PBFS19026BK2 PBFS19026GY2
-
26.25
15U
10
PBFS19028BK2 PBFS19028GY2
-
28.00
16U
12
PBFS19029BK2 PBFS19029GY2
-
29.75
17U
12
PBFS19031BK2 PBFS19031GY2
-
31.50
18U
12
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PBFS19008LG2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PBFS19008LG2 HAMMOND-PBFS19008LG2 Datasheet
68Kb / 1P
Mounting hardware not included
More results

Similar Description - PBFS19008LG2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1416 HAMMOND-1416 Datasheet
104Kb / 2P
Coffret pour composants en acier doux de type 1
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
Armoire pour serveur en acier robuste
1564 HAMMOND-1564 Datasheet
135Kb / 3P
Bati pour console en acier soude, a section inclinee de 20 degres
1489 HAMMOND-1489 Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
PBPA HAMMOND-PBPA Datasheet
92Kb / 2P
Panneaux pour batis en aluminium
PBPS HAMMOND-PBPS Datasheet
64Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier
PPFS HAMMOND-PPFS Datasheet
67Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier perfores
PVLL HAMMOND-PVLL Datasheet
68Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier, a lames daeration
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
Panneau pour bati en acier, a fentes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com