Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PBP Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PBP
Description  Panneau interieur - Serie PB
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PBP Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PBP Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PBP Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Panneau intérieur - Série PB
Remarque: Cette gamme de produits sera bientôt interrompue par une série approvisionné. Épuisement
des stocks. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle
Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.
Offert en acier ou en aluminium non fini.
Les panneaux en acier de calibre 14 comportent un revêtement en
poudre blanc.
Les panneaux en aluminium non fini font 0,080 po (2,03 mm)
d'épaisseur.
La quincaillerie nécessaire au montage du panneau intérieur est
comprise avec les armoires de la série PB.
Steel Panel
A luminum
Fits PB
Part No.
Panel
Enclosure
A
B
C
D
E
PBP2718
PBPA 2718
PB271818
9.06
5.51
4.33
7.88
-
PBP2727
PBPA 2727
PB272718
9.06
9.06
7.88
7.88
-
PBP3627
PBPA 3627
PB362718
12.60
9.06
7.88
11.42
-
PBP5427
PBPA 5427
PB542718
19.69
9.06
7.88
18.51
9.84
PBP5436
PBPA 5436
PB543618
19.69
12.60
11.42
18.51
9.84
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PBP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mini-Circuits
PBP-10.7 MINI-PBP-10.7 Datasheet
213Kb / 1P
Bandpass Filter
PBP-10.7+ MINI-PBP-10.7+ Datasheet
213Kb / 1P
Bandpass Filter
PBP-21.4 MINI-PBP-21.4 Datasheet
214Kb / 1P
Bandpass Filter
PBP-21.4+ MINI-PBP-21.4+ Datasheet
214Kb / 1P
Bandpass Filter
PBP-30 MINI-PBP-30 Datasheet
212Kb / 1P
Bandpass Filter
More results

Similar Description - PBP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
ESP HAMMOND-ESP Datasheet
54Kb / 2P
Panneau pivotant Eclipse
HMESWP HAMMOND-HMESWP Datasheet
75Kb / 2P
Panneau pivotant
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
Panneau interieur de base
PBEH HAMMOND-PBEH Datasheet
78Kb / 1P
Charnieres ext챕rieures - Serie PB
PBMF HAMMOND-PBMF Datasheet
65Kb / 1P
Pied de montage - Serie PB
PCJSP HAMMOND-PCJSP Datasheet
63Kb / 2P
Panneau pivotant
PJSP HAMMOND-PJSP Datasheet
54Kb / 1P
Panneau pivotant
PWP HAMMOND-PWP Datasheet
64Kb / 2P
Panneau interieur - Serie PW
S2CCP HAMMOND-S2CCP Datasheet
70Kb / 1P
Panneau pour miniconsole
S2CDP HAMMOND-S2CDP Datasheet
62Kb / 1P
Panneau interieur pour pupitre
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com