Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PBPA Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PBPA
Description  Panneaux pour batis en aluminium
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PBPA Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PBPA Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PBPA Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Mounting Hardware
Panneaux pour bâtis en aluminium PBPA Series
Installer dans un espace de bâti inutilisé pour améliorer l'efficacité de la
climatisation et l'aspect du système.
Caractéristiques :
Construction en aluminium 6063-T6.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Revêtement lisse en poudre ou non fini.
Galerie
Accessoires
Part No.
Part No.
Part No.
Part No.
Mounting
Dimensions
Number
of
Black
A SA 61 Gray
Light Gray
Unfinished
Rack
Units Height
Mounting
Slots
PBPA 19001BK2 PBPA 19001GY2 PBPA 19001LG2 PBPA 19001UNF 1U
1.75
4
PBPA 19003BK2 PBPA 19003GY2 PBPA 19003LG2 PBPA 19003UNF 2U
3.50
4
PBPA 19005BK2 PBPA 19005GY2 PBPA 19005LG2 PBPA 19005UNF 3U
5.25
4
PBPA 19007BK2 PBPA 19007GY2 PBPA 19007LG2 PBPA 19007UNF 4U
7.00
4
PBPA 19008BK2 PBPA 19008GY2 PBPA 19008LG2 PBPA 19008UNF 5U
8.75
4
PBPA 19010BK2 PBPA 19010GY2 PBPA 19010LG2 PBPA 19010UNF 6U
10.50
8
PBPA 19012BK2 PBPA 19012GY2 PBPA 19012LG2 PBPA 19012UNF 7U
12.25
8
PBPA 19014BK2 PBPA 19014GY2 PBPA 19014LG2 PBPA 19014UNF 8U
14.00
8
PBPA 19015BK2 PBPA 19015GY2 PBPA 19015LG2 PBPA 19015UNF 9U
15.75
8
PBPA 19017BK2 PBPA 19017GY2 PBPA 19017LG2 PBPA 19017UNF 10U
17.50
8
PBPA 19019BK2 PBPA 19019GY2 PBPA 19019LG2 PBPA 19019UNF 11U
19.25
8
PBPA 19021BK2 PBPA 19021GY2 PBPA 19021LG2 PBPA 19021UNF 12U
21.00
8
PBPA 19022BK2 PBPA 19022GY2 PBPA 19022LG2 PBPA 19022UNF 13U
22.75
8
PBPA 19024BK2 PBPA 19024GY2 PBPA 19024LG2 PBPA 19024UNF 14U
24.50
10
PBPA 19026BK2 PBPA 19026GY2 PBPA 19026LG2 PBPA 19026UNF 15U
26.25
10
PBPA 19028BK2 PBPA 19028GY2 PBPA 19028LG2 PBPA 19028UNF 16U
28.00
12
PBPA 19029BK2 PBPA 19029GY2 PBPA 19029LG2 PBPA 19029UNF 17U
29.75
12
PBPA 19031BK2 PBPA 19031GY2 PBPA 19031LG2 PBPA 19031UNF 18U
31.50
12
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PBPA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PBPA HAMMOND-PBPA Datasheet
120Kb / 1P
Aluminum Rack Panels
8/1/2018
PBPA19001 HAMMOND-PBPA19001 Datasheet
66Kb / 1P
Mounting hardware not included
PBPA19001BK HAMMOND-PBPA19001BK Datasheet
171Kb / 1P
Mounting hardware not included
PBPA19001BK HAMMOND-PBPA19001BK Datasheet
38Kb / 2P
Aluminum Rack Panels
PBPA19001BK HAMMOND-PBPA19001BK Datasheet
120Kb / 1P
Aluminum Rack Panels
8/1/2018
More results

Similar Description - PBPA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1418FSP HAMMOND-1418FSP Datasheet
101Kb / 2P
Panneaux int챕rieurs pour armoires autoportantes
HMESWK HAMMOND-HMESWK Datasheet
65Kb / 1P
Trousses pour panneaux et cadres pivotants
IMESMP HAMMOND-IMESMP Datasheet
68Kb / 1P
Panneaux interieurs pour montage lateral
N1JPP HAMMOND-N1JPP Datasheet
53Kb / 1P
Panneaux perfores pour armoires de la serie N1J
PBFS HAMMOND-PBFS Datasheet
62Kb / 2P
Panneaux pour batis en acier, a bride
PBPS HAMMOND-PBPS Datasheet
64Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier
PPFS HAMMOND-PPFS Datasheet
67Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier perfores
PVLL HAMMOND-PVLL Datasheet
68Kb / 1P
Panneaux pour batis en acier, a lames daeration
PVSA HAMMOND-PVSA Datasheet
69Kb / 1P
Panneau pour bati en aluminium, a fentes
RRALJK HAMMOND-RRALJK Datasheet
69Kb / 1P
Trousse pour juxtaposition, groupage et liaison de batis
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com