Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PCJR1109 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PCJR1109
Description  Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PCJR1109 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PCJR1109 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PCJR1109 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PCJR1109 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîte de jonction en polycarbonate de type 4X (couvercle
opaque ou transparent)
Couvercle à verrou non métallique
Application
Conçue pour isoler et protéger les commandes et les
composants dans des applications intérieures et extérieures.
Convient parfaitement aux commandes des pompes industrielles,
au contrôle des eaux usées et d'irrigation ainsi qu'aux centrales
solaires et éoliennes et aux usines de produits chimiques.
Normes
UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Classe d'inflammabilité UL 94 V-0
Résistance aux UV F1, conforme à la norme UL746C pour
usage extérieur
Conformes à la directive RoHS
Construction
L'armoire thermoplastique en polycarbonate moulé par injection
avec couvercle assorti peut facilement être poinçonnée,
découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre
l'altération atmosphérique.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de
panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de
raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
Vis en acier inoxydable 316
Les dispositifs de fermeture de porte sont munis de verrous à
enclenchement cadenassables.
L'armoire peut être dotée d'une plaque de recouvrement en
polycarbonate transparent.
Charnière moulée avec broche en acier inoxydable 316.
Une garniture résistante à l'huile captive assure une étanchéité
parfaite.
Disponible avec bride en polycarbonate ou supports de montage
au plancher pour un montage multi-directionnel.
Températures de service entre 130 °C et -35 °C (266 °F à -31 °F).
Indice d'impact de 16 J (12 pi/lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section
Renseignements techniques.


Similar Part No. - PCJR1109

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCJR1109 HAMMOND-PCJR1109 Datasheet
182Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJR1109 HAMMOND-PCJR1109 Datasheet
54Kb / 1P
Panneaux interieurs
PCJR1109 HAMMOND-PCJR1109 Datasheet
95Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PCJR1109 HAMMOND-PCJR1109 Datasheet
41Kb / 1P
Inner Panels
PCJR1109 HAMMOND-PCJR1109 Datasheet
150Kb / 2P
Type 4X Polycarbonate Junction Box (Solid and Clear Cover) PCJ Series Metal Latch Cover
1/7/2021
More results

Similar Description - PCJR1109

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414N4SS HAMMOND-1414N4SS Datasheet
178Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1414N4PHSS HAMMOND-1414N4PHSS Datasheet
208Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1414N4AL HAMMOND-1414N4AL Datasheet
176Kb / 3P
Bo챤te de jonction en aluminium de type 4X
PCJ-HSC HAMMOND-PCJ-HSC Datasheet
182Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SC HAMMOND-PCJ-SC Datasheet
190Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJHD HAMMOND-PJHD Datasheet
82Kb / 2P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com