Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PCMBS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PCMBS
Description  Gestionnaire de cables horizontal a anneaux en acier
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PCMBS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PCMBS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Gestionnaire de câbles horizontal à anneaux en acier
Caractéristiques :
Cinq anneaux en acier soudés à un panneau pour bâti de 19 po plié
(pour plus de résistance)
Les anneaux forment une saillie de 3,5 po par rapport à la surface.
Revêtement en poudre texturé noir résistant.
Accessoires
Part No.
Overall
Usable Mounting Dimensions
Depth
Rack Units
Height
PCMBS19001BK1
3.50
1U
1.75
PCMBS19003BK1
3.50
2U
3.50
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - PCMBS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCMBS19001 HAMMOND-PCMBS19001 Datasheet
170Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMBS19001BK1 HAMMOND-PCMBS19001BK1 Datasheet
170Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMBS19003 HAMMOND-PCMBS19003 Datasheet
214Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMBS19003BK1 HAMMOND-PCMBS19003BK1 Datasheet
214Kb / 1P
Mounting hardware not included
More results

Similar Description - PCMBS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal
PCMDD HAMMOND-PCMDD Datasheet
59Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal articule
PCMDS HAMMOND-PCMDS Datasheet
60Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal a peigne en acier
PCMT HAMMOND-PCMT Datasheet
50Kb / 1P
Chemin de cables horizontal
PJMFSS HAMMOND-PJMFSS Datasheet
51Kb / 1P
Pied de montage en acier inoxydable
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour bati
S2CB HAMMOND-S2CB Datasheet
182Kb / 4P
Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
VCMDS HAMMOND-VCMDS Datasheet
73Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour armoire
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com