Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PJHD Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJHD
Description  Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJHD Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJHD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJHD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PJ/PJU Replacement Hardware Kits
Part
No.
PJHD181610RLF
Boîte de jonction en polycarbonate de type 4X Série
PJHD
Verrou à enclenchement robuste pour série PJ
Application
Idéale pour isoler et abriter des réseaux de piles solaires ou de
l'équipement de surveillance à distance dans des applications
intérieures.
Convient particulièrement bien à des températures élevées ou à des
environnements corrosifs.
Offre une protection contre les rayons UV, la saleté, la poussière, l'huile
et l'eau.
Moulée dans un matériau en fibre de verre renforcée de polyester (FRP)
Ultraguard® anti-UV, avec quincaillerie en acier inoxydable 316.
Caractéristiques
Épaisseur de paroi accrue de 0,200 po (5 mm)
Verrous à enclenchement cadenassabes
Garniture faite d'un corps en néoprène à cellules fermées logé dans un
canal continu
Dimensions
Corps = 18,24 po de hauteur x 16,24 po de largeur x 10,13 po de
profondeur
Hauteur hors tout (corps et couvercle) = 12,1 po
Panneaux intérieurs offerts en option
P1868 (acier peint blanc)
F1868 (fibre de verre)
A1868 (aluminium non fini)
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PJHD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Potens Semiconductor Co...
PJH08N60D POTENS-PJH08N60D Datasheet
1Mb / 6P
600V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PJH08N65N POTENS-PJH08N65N Datasheet
1Mb / 6P
650V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PJH14N65N POTENS-PJH14N65N Datasheet
916Kb / 5P
650V N-Channel MOSFETs
Ver.1.01
PJH15N60D POTENS-PJH15N60D Datasheet
1Mb / 6P
600V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PJH17N80N POTENS-PJH17N80N Datasheet
952Kb / 5P
800V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
More results

Similar Description - PJHD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414N4SS HAMMOND-1414N4SS Datasheet
178Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1414N4PHSS HAMMOND-1414N4PHSS Datasheet
208Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1414N4AL HAMMOND-1414N4AL Datasheet
176Kb / 3P
Bo챤te de jonction en aluminium de type 4X
PCJ-HSC HAMMOND-PCJ-HSC Datasheet
182Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-NSL HAMMOND-PCJ-NSL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SC HAMMOND-PCJ-SC Datasheet
190Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com