Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PJL Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJL
Description  Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJL Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJL Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJL Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJL Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîte de jonction en polyester de type 4X Série PJ
Porte à charnière à piano avec verrous tournants/à enclenchement
Application
Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique
ou de boîtier de câblage de raccordement.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Normes
UL 508, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle
assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Des douilles filetées en laiton 10-32 sont fournies pour le montage de
panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement.
Quincaillerie d'assemblage incluse.
Dispositifs de fermeture de porte à « verrou tournant » de type papillon
en acier inoxydable.
Dispositifs de fermeture de porte « à verrou à enclenchement » de type
à levier en acier inoxydable.
Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
Les armoires à verrou tournant peuvent être dotées de regards en
polycarbonate collé.
La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité
parfaite.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes
de fixation à l'arrière de l'armoire.
Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont
fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PJL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Schneider Electric
PJL26000S10 SCHNEIDER-PJL26000S10 Datasheet
138Kb / 2P
AUTOMATIC MOLDED CASE SWITCH 600V 1000A
Oct 26, 2020
PJL26000S12 SCHNEIDER-PJL26000S12 Datasheet
141Kb / 2P
POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 1200 A P-Frame
Oct 26, 2020
PJL26000S60 SCHNEIDER-PJL26000S60 Datasheet
138Kb / 2P
AUTOMATIC MOLDED CASE SWITCH 600V 600A
Oct 26, 2020
PJL26000S80 SCHNEIDER-PJL26000S80 Datasheet
139Kb / 2P
AUTOMATIC MOLDED CASE SWITCH 600V 800A
Oct 26, 2020
PJL26060 SCHNEIDER-PJL26060 Datasheet
138Kb / 2P
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 600A
Oct 26, 2020
More results

Similar Description - PJL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414N4PHSS HAMMOND-1414N4PHSS Datasheet
208Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1414N4AL HAMMOND-1414N4AL Datasheet
176Kb / 3P
Bo챤te de jonction en aluminium de type 4X
PBC HAMMOND-PBC Datasheet
125Kb / 2P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle transparent
PCJ-HSC HAMMOND-PCJ-HSC Datasheet
182Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-NSL HAMMOND-PCJ-NSL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SC HAMMOND-PCJ-SC Datasheet
190Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJHD HAMMOND-PJHD Datasheet
82Kb / 2P
Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com