Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PVSA Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PVSA
Description  Panneau pour bati en aluminium, a fentes
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PVSA Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PVSA Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mounting Hardware
Panneau pour bâti en aluminium, à fentes PVSA Series
Caractéristiques :
Construction en aluminium de 0,13 po d'épaisseur.
S'adapte aux rails standard de 19 po.
Les fentes font 0,25 x 1,0 po.
Revêtement lisse en poudre.
Accessoires
Part No.
Part No.
Usable Mounting Dimensions
Open Space
Black
Light Gray
Rack Units
Height
(Cubic Units)
PV SA 19001BK2
PV SA 19001LG2
1U
1.75
9.70
PV SA 19003BK2
PV SA 19003LG2
2U
3.50
19.40
*Note: "CG2" (Beige color) is being phased out from stock - replaced with "LG2" a light gray
(RAL7035)
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PVSA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PVSA19001 HAMMOND-PVSA19001 Datasheet
70Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSA19001BK2 HAMMOND-PVSA19001BK2 Datasheet
70Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSA19001CG2 HAMMOND-PVSA19001CG2 Datasheet
70Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSA19001LG2 HAMMOND-PVSA19001LG2 Datasheet
70Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PVSA19003 HAMMOND-PVSA19003 Datasheet
75Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PVSA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1421 HAMMOND-1421 Datasheet
60Kb / 1P
Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en acier pour bati
1421ABK HAMMOND-1421ABK Datasheet
53Kb / 1P
VIS EN NICKEL 10-32 POUR BATI ACEC RONDELLE EN NYLON
1564 HAMMOND-1564 Datasheet
135Kb / 3P
Bati pour console en acier soude, a section inclinee de 20 degres
PBPA HAMMOND-PBPA Datasheet
92Kb / 2P
Panneaux pour batis en aluminium
PPFP HAMMOND-PPFP Datasheet
69Kb / 1P
Panneau pour ventilateur
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
Panneau pour bati en acier, a fentes
RASB HAMMOND-RASB Datasheet
65Kb / 1P
Support pour equipement monte en bati
RRAL HAMMOND-RRAL Datasheet
54Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants a assembler en aluminium
S2CCP HAMMOND-S2CCP Datasheet
70Kb / 1P
Panneau pour miniconsole
S2CDP HAMMOND-S2CDP Datasheet
62Kb / 1P
Panneau interieur pour pupitre
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com