Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RMC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RMC
Description  Chassis pour equipement - modele economique
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RMC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RMC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RMC Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Châssis pour équipement - modèle économique
Caractéristiques
Expédié en pièces détachées - pour faciliter la manutention et aux fins
de protection.
Facilité d'assemblage et de désassemblage
Utilisé avec tous les types de vis à métaux et d'écrous PEM; idéal pour
les applications nécessitant des assemblages et des désassemblables
fréquents.
De conception légère - tout aluminium, type 5050 H32 pour faciliter les
modifications. Exemple : le châssis pour montage sur bâti de 19 po
(RMCS190313BK1) montré dans la photo de gauche ci-dessus - ne pèse
que 5 livres (2,3 Kg).
Construction robuste grâce à l'utilisation des composants suivants :
panneaux latéraux et supports de 0,125 po (3,2 mm) d'épaisseur
pour montage sur bâti
panneaux avant et arrière de 0,064 po (1,6 mm) d'épaisseur
panneaux de toit et de fond de 0,062 po (1,6 mm) d'épaisseur
Peut être utilisé avec ou sans « oreilles » de fixation ou de supports
pour montage sur bâti (compris)
Le châssis comporte un revêtement résistant en poudre texturé noir
satiné.
Comprend un toit, un fond, des côtés, des anneaux avant et arrière,
des pattes en caoutchouc adhésives, des supports de montage sur
bâti et toute la quincaillerie d'assemblage
Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir plus de détails sur nos
poignées chromées (non comprises avec le châssis)
Accès facile à l'intérieur, nécessite la dépose de 4 vis seulement sur les
6 panneaux pour accéder à l'intérieur.
Le panneau intérieur du châssis en aluminium est offert en option (voir
ci-dessous).
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Galerie
Accessoires


Similar Part No. - RMC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
RMC TEC-RMC Datasheet
274Kb / 3P
General Purpose Relays Industrial Relays
logo
Token Electronics Indus...
RMC TOKEN-RMC Datasheet
400Kb / 5P
Bulk Ceramic Composition Resistors
logo
Dwyer Instruments,
RMC DWYER-RMC Datasheet
595Kb / 2P
RATE-MASTER® POLYCARBONATE FLOWMETERS 2˝, 5˝ or 10˝ Scale, Interchangeable Bodies
logo
IDEM Safety Switches
RMC IDEM-SAFETY-RMC Datasheet
1Mb / 2P
Non Contact Coded Safety Switches Operating Instructions
Feb 2020
logo
Dwyer Instruments,
RMC-1 DWYER-RMC-1 Datasheet
595Kb / 2P
RATE-MASTER® POLYCARBONATE FLOWMETERS 2˝, 5˝ or 10˝ Scale, Interchangeable Bodies
More results

Similar Description - RMC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC200 HAMMOND-DC200 Datasheet
103Kb / 2P
ARMOIRE POUR SERVEUR - MODELE ECONOMIQUE
FWB HAMMOND-FWB Datasheet
84Kb / 1P
Support mural non reglable - modele economique
RASB HAMMOND-RASB Datasheet
65Kb / 1P
Support pour equipement monte en bati
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
REFK HAMMOND-REFK Datasheet
121Kb / 3P
Armoire a assembler - modele economique
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
Armoire murale a porte pivotante - modele economique
WMC HAMMOND-WMC Datasheet
85Kb / 2P
Bati mural - modele economique
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com