Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RSDP Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RSDP
Description  Porte de securite a charniere pour montage sur rails
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RSDP Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RSDP Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Porte de sécurité à charnière pour montage sur rails
Si vous recherchez une solution simple et économique pour sécuriser l'espace
de votre armoire, envisagez de vous procurer la série RSDP. À installer à
l'avant, sur une étagère, afin d'empêcher toute modification.
Caractéristiques
Construction en acier de calibre 16.
S'installe directement sur des rails pour bâti de 19 po.
Lorsque la porte est ouverte, l'espace entre les rails de montage est
complètement accessible.
La porte est rabattable sur les quatre côtés.
Comprend un verrou (déjà installé) et deux clés.
Revêtement lisse en poudre.
Accessoires
Part No.
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions Rack
Black
Light Gray
Height Width Depth
Height
Width
Units
RSDP19010BK2 RSDP19010LG2
10.38
19.00
0.63
10.50
19.00
6U
RSDP19012BK2 RSDP19012LG2
12.25
19.00
0.63
12.25
19.00
7U
RSDP19014BK2 RSDP19014LG2
14.00
19.00
0.63
14.00
19.00
8U
RSDP19017BK2 RSDP19017LG2
17.50
19.00
0.63
17.50
19.00
10U
RSDP19022BK2 RSDP19022LG2
22.75
19.00
0.63
22.75
19.00
13U
RSDP19028BK2 RSDP19028LG2
28.00
19.00
0.63
28.00
19.00
16U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RSDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RSDP19010 HAMMOND-RSDP19010 Datasheet
138Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RSDP19012 HAMMOND-RSDP19012 Datasheet
140Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RSDP19014 HAMMOND-RSDP19014 Datasheet
141Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RSDP19017 HAMMOND-RSDP19017 Datasheet
141Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
RSDP19022 HAMMOND-RSDP19022 Datasheet
144Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RSDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1418PR HAMMOND-1418PR Datasheet
54Kb / 1P
Rails de montage de panneau pour armoires autoportantes
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
Rails pour montage sur porte
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
RAS HAMMOND-RAS Datasheet
69Kb / 2P
Tablette en porte-a-faux pour montage sur deux montants
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
Armoire de table ou pour montage sur bati
RCHLB HAMMOND-RCHLB Datasheet
70Kb / 2P
Bo챤tier de securite verrouille robuste, ventile, pour montage
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
RDS HAMMOND-RDS Datasheet
52Kb / 1P
Interrupteurs a distance pour montage sur porte
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com