Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2CSD86036 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 2CSD86036
Description  Pupitres en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2CSD86036 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2CSD86036 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSD86036 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSD86036 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSD86036 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Pupitres en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
Série 2000
Système modulaire de consoles
Application
Généralement utilisé avec d'autres composants modulaires de console
(p. ex., base, socle ou tourelle).
Offre une surface inclinée idéale pour le montage de claviers, de
commutateurs, de témoins lumineux et de cadrans.
Le toit ouvert permet le montage d'une tourelle (ordinairement dans les
applications d'affichage à écran cathodique) ou d'une plaque articulée
offerte en option (pour former une surface de pupitre plane et
robuste).
Modèle standard (pouvant recevoir uniquement une tourelle standard)
ou profond (pouvant recevoir une tourelle profonde uniquement).
Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect
contemporain attrayant.
Normes
UL 508, types 3R, 4 et 12
CSA, types 3R, 4, 12 et 13
EIA RS-310-D
Conformes aux normes :
NEMA, types 3R, 4 et 12
CEI 60529, IP66
Construction
UL 508, types 3R, 4, 4X et 12
CSA, types 3R, 4, 4X et 12
Conformes aux normes :
NEMA, types 3R, 4, 4X et 12
CEI 60529, IP66
Finition
Corps en tôle d'acier de calibre 14 et couvercle en acier de calibre 14.
Aussi offert avec corps et couvercle en tôle d'acier inoxydable 304 de
calibre 14.
Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables ni trous.
Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour
plus de résistance et de rigidité.
Offert en quatre largeurs : 24, 36, 48 et 60 po.
Côtés et section arrière pleins, couvercle sur la partie inclinée du toit,
partie de toit plane ouverte, fond plein sous sous la section inclinée et
ouvert sous la section plane.
Dans le pupitre profond, l'ouverture supérieure est de 6,7 po plus
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - 2CSD86036

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2CSD86036 HAMMOND-2CSD86036 Datasheet
156Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - 2CSD86036

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414N4SS HAMMOND-1414N4SS Datasheet
178Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1418N4FSQTSS HAMMOND-1418N4FSQTSS Datasheet
112Kb / 2P
Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
HJH HAMMOND-HJH Datasheet
194Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier doux de types 4 et 12
HN4FSSS HAMMOND-HN4FSSS Datasheet
130Kb / 3P
Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
HWN4SSHK HAMMOND-HWN4SSHK Datasheet
173Kb / 3P
Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
S2CB HAMMOND-S2CB Datasheet
182Kb / 4P
Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CC HAMMOND-S2CC Datasheet
127Kb / 3P
Miniconsole en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CDT HAMMOND-S2CDT Datasheet
94Kb / 3P
Terminal en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CT HAMMOND-S2CT Datasheet
148Kb / 3P
Tourelles en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com