Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VCT49 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # VCT49
Description  Chemin de cables pour cables verticaux
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

VCT49 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  VCT49 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Chemin de câbles pour câbles verticaux
Caractéristiques
Conçu pour convenir à la plupart des bâtis fabriqués par Hammond Mfg.
Les bords repliés (bride) procurent une résistance accrue et facilitent
la gestion des câbles.
Les séries VCT et VCTPDU comportent des découpes pour le montage
d'attaches de câble ou de bandes Velcro.
La série VCTPDU comporte également des découpes pour le montage
sans outils de la plupart des unités de distribution de l'alimentation qui
sont pourvues d'un bouton à épaulement en plastique rond.
Quincaillerie de montage incluse.
Revêtement résistant en poudre noir.
Part No.
Overall Dimensions
Mounting
Dimensions
Includes
Tooless
Product
Height Width Depth Height Rack Units
PDU
Mounting
Compatability
V CT28
28.00
3.00
0.50
28.00
16U
No
RCHS, RCHV
V CT42
42.00
3.00
0.50
42.00
24U
No
C2, C4
V CT49
49.00
3.00
0.50
49.00
28U
No
C2
V CT56
56.00
3.00
0.50
56.00
32U
No
C2
V CT63
63.00
3.00
0.50
63.00
36U
No
C2
V CT70
70.00
3.00
0.50
70.00
40U
No
C2
V CT73
73.00
3.00
0.50
73.00
42U
No
C2, C4, DC100, DC200
V CT77
77.00
3.00
0.50
77.00
44U
No
C2, C4
V CT78
78.75
3.00
0.50
78.75
45U
No
C2, C4
V CT85
85.00
3.00
0.50
85.00
48U
No
C2
V CTPDU73 73.50
6.00
0.50
73.50
42U
Yes
C2, C4, CL, DC100,
DC200
V CTPDU77 77.00
6.00
0.50
77.00
44U
Yes
C2, C4, CL
V CTPDU78 78.75
6.00
0.50
78.75
45U
Yes
C2, C4, CL
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - VCT49

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
VCT49 HAMMOND-VCT49 Datasheet
133Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - VCT49

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Emerson Network Power
30-9530 EMERSON-NETWORKPOWER-30-9530 Datasheet
59Kb / 1P
Computer Cables Adapters Cables
logo
Hammond Manufacturing L...
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
PCMBV HAMMOND-PCMBV Datasheet
46Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal
PCMDD HAMMOND-PCMDD Datasheet
59Kb / 1P
Gestionnaire de cables horizontal articule
PCMT HAMMOND-PCMT Datasheet
50Kb / 1P
Chemin de cables horizontal
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
RRCH HAMMOND-RRCH Datasheet
48Kb / 1P
Traversee de plafond pour cables
RRCM HAMMOND-RRCM Datasheet
61Kb / 2P
Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour bati
VCMDS HAMMOND-VCMDS Datasheet
73Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour armoire
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com