Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VPB Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # VPB
Description  Support mural vertical en acier robuste
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

VPB Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  VPB Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Outlet Strips
Mounting Hardware
Two Post Mounting Cantilever Shelf
Hinged Acrylic Door Panel Cover
Support mural vertical en acier robuste VPB Series
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 14.
Rails conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po
avec écrous taraudés 10-32 clipsables.
Montage horizontal ou vertical de l'équipement.
Accès arrière pour la gestion des câbles.
Revêtement en poudre texturé noir.
Comprend quatre (4) vis à bâti noires 10-32 avec rondelles et écrous
clipsables par unité modulaire.
Capacité de charge recommandée de 135 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions Rack
Shipping Weight
Height Width Depth
Height
Width
Units
V PB192UBK
7.69
19.19
4.19
3.50
19.00
2U
2
V PB194UBK
7.69
19.19
7.69
7.00
19.00
4U
5
V PB196UBK
11.19
19.19
11.19
10.50
19.00
6U
10
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - VPB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vectron International, ...
VPB1 VECTRON-VPB1 Datasheet
118Kb / 2P
VPB1 Half Size Dip Crystal Oscillators
VPB1-B1B-40M000 VECTRON-VPB1-B1B-40M000 Datasheet
119Kb / 2P
VPB1 Half Size Dip Crystal Oscillators
logo
Hammond Manufacturing L...
VPB192U HAMMOND-VPB192U Datasheet
190Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
VPB194U HAMMOND-VPB194U Datasheet
211Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
VPB196U HAMMOND-VPB196U Datasheet
255Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - VPB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
Armoire pour serveur en acier robuste
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
HDSSWJ HAMMOND-HDSSWJ Datasheet
75Kb / 1P
Joint mural robuste
HPB HAMMOND-HPB Datasheet
87Kb / 2P
Support mural non reglable en acier robuste
HWM HAMMOND-HWM Datasheet
127Kb / 3P
Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
HWMR HAMMOND-HWMR Datasheet
104Kb / 2P
Bati mural pivotant a profondeur ajustable robuste
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com