Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WMC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # WMC
Description  Bati mural - modele economique
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

WMC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  WMC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. WMC Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Two Post Mounting Cantilever Shelf
Two Post Mounting Clamping Shelf
Rack Unit Label
Horizontal Lacing Bar
Horizontal Hinged Cable Manager
Horizontal Steel Finger Cable
Manager
Outlet Strips
Mounting Hardware
Grounding
Rack Panels
Grill Fan Kits
Lock for Side
Panels
Part No.
SWCCLOC
Bâti mural - modèle économique WMC Series
Caractéristiques :
Construction en acier léger de calibre 16.
Comprend deux (2) paires de rails à trous carrés conformes à la norme
EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
Jeu de départ de vis M5 et d'écrous imperdables inclus.
Pour la quincaillerie 10-32, voir la série 1421CNABK.
La profondeur des rails est réglable par incréments de 25 mm.
L'angle d'ouverture de la porte avant en verre trempé est de 180 °.
Les panneaux avant et latéraux sont ventilés pour permettre la
circulation d'air.
Les panneaux latéraux amovibles peuvent être verrouillés au moyen
d'un verrou offert en option [SWCCLOC].
Accès arrière pour câble.
Des ventilateurs offerts en option peuvent être installés sur le toit.
Livrée en pièces détachées, doit être assemblée.
Revêtement lisse en poudre noir.
Capacité de charge recommandée de 80 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions Usable
Rack Units
Height Width Depth Height Width Depth Depth
WMC1901023BK2
14.17
23.60
23.70
10.50
19.00
16.93
22.87
6U
WMC1901523BK2
19.43
23.60
23.70
15.75
19.00
16.93
22.87
9U
WMC1902123BK2
24.69
23.60
23.70
21.00
19.00
16.93
22.87
12U
WMC1902623BK2
29.95
23.60
23.70
26.25
19.00
16.93
22.87
15U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - WMC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
WMC CDE-WMC Datasheet
106Kb / 3P
Axial Lead, Miniature Size for Automatic Insertion
logo
IDEM Safety Switches
WMC IDEM-SAFETY-WMC Datasheet
1Mb / 2P
Non Contact Coded Safety Switches Operating Instructions
Feb 2020
logo
List of Unclassifed Man...
WMC08D12K-F ETC2-WMC08D12K-F Datasheet
137Kb / 2P
Polyester Film/Foil Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
WMC08D12K-F CDE-WMC08D12K-F Datasheet
137Kb / 2P
Polyester Film/Foil Capacitors
WMC08D12K-F CDE-WMC08D12K-F Datasheet
106Kb / 3P
Axial Lead, Miniature Size for Automatic Insertion
More results

Similar Description - WMC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC200 HAMMOND-DC200 Datasheet
103Kb / 2P
ARMOIRE POUR SERVEUR - MODELE ECONOMIQUE
ESF HAMMOND-ESF Datasheet
50Kb / 1P
Bati pivotant Eclipse
FWB HAMMOND-FWB Datasheet
84Kb / 1P
Support mural non reglable - modele economique
HDSSWJ HAMMOND-HDSSWJ Datasheet
75Kb / 1P
Joint mural robuste
HWMR HAMMOND-HWMR Datasheet
104Kb / 2P
Bati mural pivotant a profondeur ajustable robuste
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
REFK HAMMOND-REFK Datasheet
121Kb / 3P
Armoire a assembler - modele economique
RMC HAMMOND-RMC Datasheet
100Kb / 2P
Chassis pour equipement - modele economique
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
Armoire murale a porte pivotante - modele economique
TPSSWJ HAMMOND-TPSSWJ Datasheet
74Kb / 1P
Joint mural Tara Plus
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com