Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MS-225-3 Datasheet(PDF) 2 Page - PIC GmbH

Part # MS-225-3
Description  Miniatur-Reedsensor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

MS-225-3 Datasheet(HTML) 2 Page - PIC GmbH

  MS-225-3 Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH MS-225-3 Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
MS-225-3
Bemerkungen
Der Schaltabstand des
kann sich reduzieren, wenn dieser auf
ferromagnetischen Teilen montiert wird.
Elektromagnetische Einflüsse und Magnetfelder
können das Schaltverhalten des Sensors
verändern.
MS-225-3
Passender Aktivierungsmagnet MSM-225
ebenfalls erhältlich.
Testspule
093
TC-
MS-225-3
Miniatur-Reedsensor
M5-Metallgewinde
Testprogramme
Testvorgang des fertigen Reedsensors
Testparameter
Materialinformationen
Material
Farbe
Gehäuse
Messing, vernickelt
Kabel
UL 1061, AWG 28, 4 mm abisoliert und verzinnt
schwarz
Vergussmasse
Epoxidharz
schwarz
Muttern
Messing, vernickelt, M5, beiliegend
AW-Bereich
Testprogramm
1
MS-225-3 1
=-
2
MS-225-3 2
=-
3
MS-225-3 3
=-
Testspule vertikal positionieren
Reedsensor am Boden ausgerichtet
Reedsensor zentriert in der Testspule
Gemessen ohne Muttern
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
2.2
ms2253_ds_d_2.2
Seite 2 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com