Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HPC1 Datasheet(PDF) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

Part # HPC1
Description  RESISTANCE TO POWER SURGE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KOA [KOA Speer Electronics, Inc.]
Direct Link  http://www.koaspeer.com
Logo KOA - KOA Speer Electronics, Inc.

HPC1 Datasheet(HTML) 1 Page - KOA Speer Electronics, Inc.

  HPC1 Datasheet HTML 1Page - KOA Speer Electronics, Inc. HPC1 Datasheet HTML 2Page - KOA Speer Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
■外形寸法 Dimensions
形  名
寸 法 Dimensions(mm)
Weight(g)
Type
L±2
D±1
d(Nominal)
R±3.
(1000pcs)
HPC1/2
11
3.5
690
HPC1
16
4.5
0.8
1260
HPC2
21
5.0
38
1780
HPC3
26
6.0
2830
HPC4
38
7.0
1.0
5880
HPC5
44
7.5
7930
RESISTANCE TO POWER SURGE
HPC 耐パルス・耐サージ用セラミック抵抗器
Ceramic Resistors for Anti Pulse
・Surge
■構造図 Construction
■定格 Ratings
■品名構成 Type Designation
例 Example
外装色:赤茶色 Coating color:Reddish brown
表示:文字表示 Marking: Alphanumeric
■特長 Features
●
KOA独自のセラミック体抵抗器です。
●
耐パルス特性に優れています。
●
巻線及び皮膜抵抗器に比べ断線に対する信頼性が
非常に優れています。
●
欧州RoHS対応品です。
●
KOA original ceramic resistors.
●
Excellent in anti-pulse characteristics.
●
More reliable than wirewound resistors and film
resistors against disconnection failure.
●
Products meet EU-RoHS requirements.
■用途 Applications
●
X線発生装置、電子顕微鏡などの高圧回路用
●
フライバックトランス用
●
工作機器などの電源回路用
●
High voltage circuits for X-ray generators and
electron microscopes.
●
Flyback transformers.
●
Power supply circuits for machine tools, etc.
■参考規格 Reference Standards
IEC 60115-1
JIS C 5201-1
HPC
1
103
K
品 種
Product
Code
定格電力
Power
Rating
1/2 : 0.5W
1:1W
2:2W
3:3W
4:4W
5:5W
公称抵抗値
Nominal
Resistance
3 digits
抵抗値許容差
Resistance
Tolerance
K : ±10%
M : ±20%
C
端子表面材質
Terminal
Surface Material
C : SnCu
①  塗装
Coating
②  抵抗体
Resistive body
③  電極キャップ
Electrode cap
④  リード線
Lead wire
L
D
③
②
①
④
3mm Max.
定格電力
抵抗値範囲
抵抗温度係数
最高使用電圧
最高過負荷電圧 最高パルス電圧※1
定格周囲温度
使用温度範囲
形  名
Power
Resistance Range(Ω)
T.C.R.
Max.
Max.
Max.
Rated
Operating
Type
Rating
K:±10%
M:±20%
(×10−6/K)
Working
Overload
Pulse
Ambient
Temp.
E12
E6
Voltage
Voltage
Voltage
Temp.
Range
HPC1/2
0.5W
200V
400V
8kV
HPC1
1W
−900±300
300V
600V
15kV
HPC2
2W
10∼390k
3.3∼330k
:R<100Ω
400V
800V
25kV
+40℃
−40℃∼
HPC3
3W
−1200±300
450V
900V
25kV
+200℃
HPC4
4W
:R≧100Ω
500V
1000V
25kV
HPC5
5W
550V
1100V
25kV
環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せ下さい。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。
Contact us when you have control request for environmental hazardous material other than the
substance specified by EU-RoHS.
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.
※1 性能欄の高圧パルスの項を参照下さい。
※1 Please refer to“Resistance to pulse”in the performance column.
定格電圧は 定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。
Rated voltage= Power Rating×Resistance value or Max. working voltage, whichever is lower.
√ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
√ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
車載機器、医療機器、航空機器など人命に関わったり、あるいは甚大な損害を引き起こす可能性のある機器への御使用を検討される場合には、必ず事前に御相談下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.
Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.
www.koanet.co.jp
EU
RoHS


Similar Part No. - HPC1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KOA Speer Electronics, ...
HPC1 KOA-HPC1 Datasheet
344Kb / 3P
ceramic fixed power type leaded resistor
HPC1 KOA-HPC1 Datasheet
344Kb / 3P
ceramic fixed power type leaded resistor
logo
HALO Electronics, Inc.
HPC104N-10RMTR HALO-HPC104N-10RMTR Datasheet
1,019Kb / 6P
SMD, Magnetically Shielded Power Inductor
HPC104N-15RMTR HALO-HPC104N-15RMTR Datasheet
1,019Kb / 6P
SMD, Magnetically Shielded Power Inductor
HPC104N-1R0MTR HALO-HPC104N-1R0MTR Datasheet
1,019Kb / 6P
SMD, Magnetically Shielded Power Inductor
More results

Similar Description - HPC1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Welwyn Components Limit...
PLO WELWYN-PLO Datasheet
189Kb / 1P
Low Resistance Power Wirewounds
logo
Rohm
ESR01 ROHM-ESR01_12 Datasheet
136Kb / 5P
Anti-surge Chip Resistors 2kV to 5kV electrostatic discharge resistance.
logo
New Jersey Semi-Conduct...
5KP NJSEMI-5KP Datasheet
216Kb / 4P
Low incremental surge resistance
logo
International Rectifier
IRFH8316PBF IRF-IRFH8316PBF Datasheet
262Kb / 9P
Low Thermal Resistance to PCB
logo
List of Unclassifed Man...
BT136-600-127 ETC2-BT136-600-127 Datasheet
44Kb / 6P
Thermal resistance junction to mounting base Thermal resistance junction to ambient
logo
TT Electronics.
LHVC TTELEC-LHVC Datasheet
284Kb / 2P
Resistance 50K to 10M
PPW TTELEC-PPW Datasheet
280Kb / 2P
resistance to or1 ohms to 5k ohms
SQM TTELEC-SQM Datasheet
419Kb / 3P
resistance or1 to 200k
logo
Micro Commercial Compon...
15KP17 MCC-15KP17 Datasheet
232Kb / 3P
Low incremental surge resistance
logo
Infineon Technologies A...
IRFHM9331 INFINEON-IRFHM9331 Datasheet
236Kb / 8P
Low Thermal Resistance to PCB
2013-12-16
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com