Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

C3830 Datasheet(PDF) 2 Page - Hamamatsu Corporation

Part # C3830
Description  COMPACT BENCH-TOP TYPE REGULATED DC POWER SUPPLY
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Direct Link  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation

C3830 Datasheet(HTML) 2 Page - Hamamatsu Corporation

  C3830 Datasheet HTML 1Page - Hamamatsu Corporation C3830 Datasheet HTML 2Page - Hamamatsu Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
COMPACT BENCH-TOP TYPE REGULATED DC POWER SUPPLY C3830
ACCESSORIES
1. High voltage output cable (1.5 m long) terminated with SHV-P plugs (E1168-17) •••••••••••••••••••
2. Spare fuses •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3. ±5 V mating plugs (HIROSE SR30-10PE-4P) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4. ±15 V mating plug (MIYAMA MC-032) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. Instruction manual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1
2
2
1
1
DIMENSIONAL OUTLINES (Unit: mm)
TACC1001E03
DEC. 1999 SI
Printed in Japan (1000)
TACCA0016EB
POWER
HV OUT
HV ADJ
VOLTAGE
C3830
HV-POWER SUPPLY
255
267
230
HAMAMATSU PHOTONICS K.K., Electron Tube Center
314-5, Shimokanzo, Toyooka-village, Iwata-gun, Shizuoka-ken, 438-0193, Japan, Telephone: (81)539/62-5248, Fax: (81)539/62-2205
U.S.A.: Hamamatsu Corporation: 360 Foothill Road, P. O. Box 6910, Bridgewater. N.J. 08807-0910, U.S.A., Telephone: (1)908-231-0960, Fax: (1)908-231-1218
Germany: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH: Arzbergerstr. 10, D-82211 Herrsching am Ammersee, Germany, Telephone: (49)8152-375-0, Fax: (49)8152-2658
France: Hamamatsu Photonics France S.A.R.L.: 8, Rue du Saule Trapu, Parc du Moulin de Massy, 91882 Massy Cedex, France, Telephone: (33)1 69 53 71 00, Fax: (33)1 69 53 71 10
United Kingdom: Hamamatsu Photonics UK Limited: Lough Point, 2 Gladbeck Way, Windmill Hill, Enfield, Middlesex EN2 7JA, United Kingdom, Telephone: 44(20)8-367-3560, Fax: 44(20)8-367-6384
North Europe: Hamamatsu Photonics Norden AB: Smidesvägen 12, SE-171-41 SOLNA, Sweden, Telephone: (46)8-509-031-00, Fax: (46)8-509-031-01
Italy: Hamamatsu Photonics Italia: S.R.L.: Strada della Moia, 1/E, 20020 Arese, (Milano), Italy, Telephone: (39)02-935 81 733, Fax: (39)02-935 81 741
HOMEPAGE URL http://www.hamamatsu.com



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com