Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ESD100V2 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ESD100V2
Description  Bluetooth-serial Module
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ESD100V2 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ESD100V2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ESD100V2 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
OEM 블루투스-시리얼 모듈,
ESD100V2
주문 정보
(주)세나테크놀로지
서울시 서초구 양재동 210번지 137-130
전화: 02)573-7772, 팩스: 02)573-7710
제품문의:
전화:02)529-7024, email: sales@sena.com
기술지원:
전화:02)573-5422, email: support.kr@sena.com
기술 사양
Serial Interface
- UART interface, 2.54mm Pin Header 2X6 (12pin)
- Serial UART speed up to 921.6kbps
- CTS/RTS flow control, DTR/DSR for loop-back & full transfer
Bluetooth
- Bluetooth v2.0 + EDR Class1
- Level - 18 dBm
- Profile: Serial Port Profile
- Working distance: Nominal 100m
Max. Tx power
- 18 dBm
Receive Sensitivity
- 90 dBm
Configuration
- ParaniWIN, ParaniWizard, Modem AT command set
Firmware upgrade
- by ParaniUpdater
Power
- Supply voltage: 3.3V DC
- Supply current: 10mA - 60mA
Environmental
- Operating temperature: -30℃ ~ 80℃
- Storage temperature: -40℃ ~ 85℃
- Humidity: 90% (Non-condensing)
Physical Properties
- Dimension:
27.5 mm L (1.08 in )
30.0 mm W (1.18 in )
14.0 mm H (0.55 in )
- Weight: 6 g
Regulatory Approvals
- FCC, CE, TELEC, KCC, SIG
SIG QDID
- B015896
Warranty
- 1-year Limited Warranty
Parani-ESD100V2 스타터 키트
Parani-ESD100V2 스타터 키트는 사용자의 개발을 용이하게 하기 위해서 다음의 샘플 회로
를 지원하는 평가용 보드입니다
- Parani-ESD100V2 인터페이스, 전원, RS232 인터페이스, Reset, LED, Pairing, H/W 흐름 제어
RS232
Power Input
Power Switch
H/W Flow Control Switch
Pairing Button
Factory Reset Button
LEDs Set
ESD100V2/110V2
Interface
제품 코드
제품 설명/내용물
ESD100V2-01
ESD100V2SK-02
Parani-ESD100V2 내장형 블루투스-시리얼 모듈, 클래스 1
블루투스 v2.0+EDR, 칩 안테나 내장형
내용물:
- Parani-ESD100V2 모듈 (온-보드 칩 안테나)
ESD100V2용 스타터 키트
내용물:
- Parani-ESD100V2 모듈 (온-보드 칩 안테나)
- 개발 보드
- 시리얼 데이터 케이블
- DC 전원 어댑터
- 퀵 스타트 가이드
- CD-ROM (사용자 매뉴얼 및 설정 소프트웨어 포함)
자세한 정보는 세나 웹페이지에서
http://www.sena.co.kr



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com