Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ESD110 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ESD110
Description  Bluetooth-serial Module
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ESD110 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ESD110 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ESD110 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
OEM 블루투스-시리얼 모듈,
ESD100/110/200/210
ESD100
Parani-ESD100 온-보드 안테나 탑재 내장형 블루투스-시리얼 모듈-Class1
ESD200
Parani-ESD200 온-보드 안테나 탑재 내장형 블루투스-시리얼 모듈-Class2
ESD100-01 / ESD200-01
포함 내역 : 내장형 온-보드 안테나 포함
ESD110
Parani-ESD110 내장형 블루투스-시리얼 모듈-Class1
ESD210
Parani-ESD210 내장형 블루투스-시리얼 모듈-Class2
ESD110-00, ESD210-00 : module only - antenna와 연장cable 불포함
ESD110-01, ESD210-01의 포함 내역
- SAT : Parani-SAT 스터브 안테나-SMA Male-왼나사
- EEC : Parani-EEC 길이 15cm의 안테나 연장 케이블
선택 사항
- DAT : Parani-DAT 다이폴 안테나-SMA Male-왼나사
- PAT : Parani-PAT 패치 안테나-SMA R/A Female-오른나사
- SLR : SMA-Male 왼나사 - 오른나사 어댑터
- RFC : Parani-RFC 1m 안테나 확장 케이블
Parani-ESD100SK
Parani-ESD100 Starter Kit
Parani-ESD110SK
Parani-ESD110 Starter Kit
Parani-ESD200SK
Parani-ESD200 Starter Kit
Parani-ESD210SK
Parani-ESD210 Starter Kit
포함 내역
- 각 모델에 부합하는 ESD100, ESD110, ESD200, ESD210
- 지그 보드
- DC 전원 어댑터
- 시리얼 통신 케이블
- CD-ROM
자세한 정보는 세나 웹페이지에서 www.sena.co.kr
주문 정보
(주)세나테크놀로지
서울시 서초구 양재동 210번지 137-130
전화: 02)573-7772, 팩스: 02)573-7710
제품문의:
전화:02)529-7024, email: sales@sena.com
기술지원:
전화:02)573-5422, email: support.kr@sena.com
기술 사양
Serial Interface
- Parani-ESD100/110
ㆍUART 인터페이스, 2.54mm Header 2x6, 1200bps to 230 Kbps
ㆍCTS/RTS 흐름 제어 기본
ㆍDTR/DSR loop-back 및 full transfer용
- Parani-ESD200/210
ㆍUART 인터페이스, 2.54mm Header 1x4x2, 1200bps to 230 Kbps
ㆍCTS/RTS 흐름 제어 기본
Bluetooth Interface
- Parani-ESD100/110
ㆍBluetooth v1.2
ㆍClass 1
ㆍ레벨 - 18 dBm
ㆍ프로토콜 - RFCOMM, L2CAP, SDP
ㆍ프로파일 - General Access Profile, Serial Port Profile
ㆍ통신 거리
ESD100 : 100 m
ESD110 :
기본 안테나
기본 안테나
다이폴 안테나
패치 안테나
패치 안테나
- Parani-ESD200/210
ㆍBluetooth v1.2
ㆍClass 2
ㆍ레벨 - 4 dBm
ㆍ프로토콜 - RFCOMM, L2CAP, SDP
ㆍ프로파일 - General Access Profile, Serial Port Profile
ㆍ통신 거리
ESD200 : 30 m
ESD210 :
기본 안테나
기본 안테나
다이폴 안테나
패치 안테나
패치 안테나
Configuration
- ParaniWin, ParaniWizard, 모뎀 AT 명령어 세트
Firmware Update
- ParaniUpdater
Power
- 3.3VDC
- 공칭 소모 전류
ESD100/110 : 70mA @ 3.3VDC
ESD200/210 : 40mA @ 3.3VDC
Environmental
- 동작 온도 : -10℃ to 55℃
- 저장 온도 : -20℃ to 70℃
- 습도 : 90% Non-condensing
Physical properties
- Parani-ESD100 :
- Parani-ESD110 :
- Parani-ESD200/210
27.5 x 30 x 14(mm),
27.5 x 27.7 x 14(mm),
18x20x11.7(mm)
1.08 x 1.18 x 0.55(in),
1.08 x 1.09 x 0.55(in),
0.7x0.78x0.47(in)
- 무게: ESD100 - 7g / ESD110 - 17g / ESD200 - 4g / ESD210 - 14g
MTBF
- Parani-ESD100 : 136.73 Years / Parani-ESD110 : 137.1 Years
- Parani-ESD200 : 556.53 Years / Parani-ESD210 : 562.74 Years
Approvals
- FCC, CE, MIC
Warranty
- 제한적 1년 보증
Parani-ESD 스타터 키트
Parani-ESD Starter Kit은 사용자의 개발을 용이하게 하기 위해서 다음의 샘플 회로를
지원하는 평가용 보드입니다
- Parani-ESD 인터페이스, 전원, RS232 인터페이스, Reset, LED, Pairing, H/W 흐름 제어
RS232
Power Input
Power Switch
H/W Flow Control Switch
Pairing Button
Factory Reset Button
LEDs Set
ESD100/110
Interface
ESD200/210
Interface
www.sena.co.kr
-
기본 안테나
-
다이폴 안테나
-
다이폴 안테나
-
다이폴 안테나
-
패치 안테나
100 m
150 m
200 m
400 m
1,000 m
-
기본 안테나
-
다이폴 안테나
-
다이폴 안테나
-
다이폴 안테나
-
패치 안테나
30 m
50 m
80 m
150 m
300 m



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com