Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RHIO10 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RHIO10
Description  Remote I/O Manager
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RHIO10 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RHIO10 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RHIO10 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Remote I/O Manager,
RHIO
10
Rhio10은 원격 입출력 제어 장치는 간단하고 쉽게 사용할 수 있는
Ethernet에 기반한 데이터 수집 장치입니다.
Rhio10은 12개의 광학적으로 절연된 0 ~ 24V 디지털 입력, 10개의 디지털
릴레이 출력단 (최대 220V), 4 채널 10-bit 해상도의 아날로그 입력단을 지원
하고 있습니다. 디지털 출력단은 AND, OR, NOT 및 delay 등의 논리적 연산
에 의한 제어가 가능하고, 아날로그 입력단은 스레쉬홀드 값 설정 기능이 있
으므로, 경보 발생 등의 용도로 사용할 수 있습니다.
사용자는 Windows 유틸리티인 Rhio Manager나, 시리얼 콘솔, 또는 telnet을
이용하여 Rhio10을 설정할 수 있습니다. Rhio Manager 를 이용하면 시스템
설정 뿐만 아니라 시험 목적으로 기본적인 입출력 제어 및 감시 동작을 수행
할 수 있습니다. 사용자의 소프트웨어 개발을 지원하기 위해 Rhio DLL이 무
상으로 제공됩니다.
제품 응용 분야
- 원격 데이터 수집 시스템
- 원격 분산 제어 입출력 시스템
- 공장 자동화 제어 및 감시
- 분산 제어 시스템
• 10Mbps Ethernet 연결 지원
• 12개의 광학적으로 절연된(optically isolated)
디지털 입력단 (0 ~ 24V) 지원
• 10개의 디지털 릴레이 출력단 지원, 최대. 220V 레벨
• 4 채널 10-bit 해상도 아날로그 입력단 지원
• AND, OR, NOT 및 Delay의 기본 논리적 연산 지원
• 벽면 거취형 및 DIN-레일 거취 지원
• Windows 유틸리티 및 개발을 위한 제어 및 감시용
Windows DLL 지원
특징
Windows 유틸리티, Rhio manager
www.sena.co.kr


Similar Part No. - RHIO10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
RHIO232 ETC-RHIO232 Datasheet
216Kb / 2P
Remote I/O Manager
More results

Similar Description - RHIO10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
RHIO232 ETC-RHIO232 Datasheet
216Kb / 2P
Remote I/O Manager
logo
Moxa Inc.
4000 MOXA-4000 Datasheet
350Kb / 6P
Remote I/O modules
logo
M-System Co.,Ltd.
R1M-P4 MSYSTEM-R1M-P4 Datasheet
263Kb / 7P
Remote I/O R1M Series CONTACT I/O MODULE
R7F4HML3-D-DAC32A MSYSTEM-R7F4HML3-D-DAC32A Datasheet
273Kb / 8P
Remote I/O R7F4H Series MECHATROLINK I/O MODULE
R7D MSYSTEM-R7D Datasheet
1Mb / 38P
Remote I/O R7 Series DeviceNet I/O MODULE
R7G4FML3-6-DC16A MSYSTEM-R7G4FML3-6-DC16A Datasheet
215Kb / 6P
Remote I/O R7G4F Series MECHATROLINK I/O MODULE
R7G4HML3-6-LC2 MSYSTEM-R7G4HML3-6-LC2 Datasheet
250Kb / 8P
Remote I/O R7G4H Series MECHATROLINK I/O MODULE
R7I4DECT-1-SVSF8N MSYSTEM-R7I4DECT-1-SVSF8N Datasheet
269Kb / 6P
Remote I/O R7I4D Series EtherCAT I/O MODULE
R7K4FML-6-DCA32A MSYSTEM-R7K4FML-6-DCA32A Datasheet
276Kb / 8P
Remote I/O R7K4F Series MECHATROLINK I/O MODULE
R7K4JML3-E-DAFC64A MSYSTEM-R7K4JML3-E-DAFC64A Datasheet
507Kb / 9P
Remote I/O R7K4J Series MECHATROLINK I/O MODULE
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com