Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

UD100 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # UD100
Description  Bluetooth usb adapter
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

UD100 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  UD100 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
블루투스 USB 어댑터,
UD100
(주)세나테크놀로지
서울시 서초구 양재동 210번지 137-130
전화: 02)573-7772, 팩스: 02)573-7710
제품문의:
전화:02)529-7024, email: sales@sena.com
기술지원:
전화:02)573-5422, email: support.kr@sena.com
자세한 정보는 세나 웹페이지에서 www.sena.co.kr
- 블루투스 2.0+EDR Class 1 지원
- 기본 통신 거리 300m, 옵션 안테나 이용 시 최대 1000m
- USB 2.0 인터페이스
- 블루투스 드라이버 CD 제공(Toshiba/BlueSoleil 드라이버)
Parani-UD100 은 기본 통신거리 300m를 지원하는 class 1
타입 블루투스 USB 어댑터 입니다. 교체 가능한 옵션 안테나를 이
용하면, 최대 1000미터까지 통신거리를 연장시킬 수 있습니다. 일
반적인 블루투스 USB 어댑터 보다 긴 통신거리를 제공하는 Parani-
UD100은 산업용 또는 특수 목적용으로 적합합니다. 또한 Parani-
UD100은 세나의 블루투스 제품과 완벽하게 호환됩니다.
특징
외관
UD100-G02 포함 요소
- 블루투스 USB 어댑터 본체
- 스텁 안테나
- 퀵스타트 가이드(Toshiba)
- 프로그램 설치 및 문서 CD
UD100-G04 포함 요소
- 블루투스 USB 어댑터 본체
- 스텁 안테나
- 퀵스타트 가이드(BlueSoleil)
- 프로그램 설치 및 문서 CD
선택 사항
- SAT-G01R : 1 dBi 스터브 안테나-RP-SMA Plug 오른나사
- DAT-G01R : 3 dBi 다이폴 안테나- RP-SMA Plug 오른나사
- DAT5-G01R : 5 dBi 다이폴 안테나- RP-SMA Plug 오른나사
- PAT-G01R : RP-SMA Plug 오른나사 타입 기본 케이블을 가진, 9dBi 패치 안테나
(기본 케이블 제외시, 연결부는 SMA Jack 오른나사 타입)
- SEC-G01R : 15cm 연장 케이블(SAT-G01R / DAT-G01R / DAT5-G01R 용)
- RFC-G01R : 1m 연장 케이블 (PAT-G01R 용)
주문 정보
기술 사양
Standards
- Bluetooth 2.0+EDR Class 1
- USB 2.0
Max Transfer Rate: 3 Mbps (EDR)
Frequency Range: 2.402 ~ 2.480GHz
Transmit Output Power: +19dBm (+6dBm EDR) E.I.R.P
Receive Sensitivity
- Basic 1Mbps: -88 dBm
- EDR 2Mbps: -87dBm
- EDR 3Mbps: -82dBm
Antenna Connector: RP-SMA
Antenna Gain
- Default Stub Antenna: 1 dBi
- Optional Dipole Antennas: 3 dBi & 5 dBi
- Optional Patch Antenna: 9 dBi
Working Distance(In Open Field)
- Stub antenna – Stub antenna: 300 m
- Dipole (3 dBi) – Dipole (3 dBi): 400 m
- Dipole (5 dBi) – Dipole (5 dBi): 600 m
- Patch antenna – Patch antenna: 1 km
*
working distance can vary depending on install environment
Bluetooth stack software: Toshiba/BlueSoleil
Bluetooth Profiles: DUN, FAX, SPP, HID, FTP, OPP, A2DP,
AVRCP, HSP, HFP, PAN, BPP
Computer OS Support
- Windows XP/Vista/7 (32/64bit)
- Linux (3rd party driver required)
- MAC OS X (MAC OS X driver required)
Size: 72(L) x 22(W) x 10(H) mm
Operating Temperature: -20 ~ +70˚C
Storage Temperature: -40 ~ +85˚C
Humidity: 90% Non-condensing
Regulatory Approvals: FCC, CE, TELEC, KCC, Bluetooth SIG
Warranty: 1 year limited warranty
Antenna
LED
USB Interface
Cap


Similar Part No. - UD100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
UD1006FR SANYO-UD1006FR Datasheet
193Kb / 3P
Low VF Switching Diode
logo
ON Semiconductor
UD1006FR ONSEMI-UD1006FR Datasheet
205Kb / 5P
Planar Ultrafast Rectifier
September, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
UD1006FR-H SANYO-UD1006FR-H Datasheet
306Kb / 5P
Diffused Junction Silicon Diode Low VF Switching Diode
logo
ON Semiconductor
UD1006FR-H ONSEMI-UD1006FR-H Datasheet
205Kb / 5P
Planar Ultrafast Rectifier
September, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
UD1006FR SANYO-UD1006FR_12 Datasheet
306Kb / 5P
Diffused Junction Silicon Diode Low VF Switching Diode
More results

Similar Description - UD100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
BT-210 ETC2-BT-210 Datasheet
250Kb / 7P
Bluetooth USB Adapter
logo
Assmann Electronics Inc...
DN-3021-1 ASSMANN-DN-3021-1 Datasheet
333Kb / 2P
DIGITUS Bluetooth 2.1 tiny USB adapter
logo
List of Unclassifed Man...
SD200 ETC-SD200 Datasheet
536Kb / 2P
Bluetooth-serial adapter
SD1000U ETC-SD1000U Datasheet
505Kb / 2P
Bluetooth usb adapter
SD1100 ETC-SD1100 Datasheet
190Kb / 2P
Bluetooth-serial adapter
BHCRS02BI ETC2-BHCRS02BI Datasheet
334Kb / 2P
Bluetooth RS232 Adapter
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U261-001-BT4 TRIPPLITE-U261-001-BT4 Datasheet
491Kb / 2P
Mini Bluetooth 4.0 (Class 1) USB Adapter
logo
TP-Link Technologies Co...
UB400 TP-LINK-UB400 Datasheet
503Kb / 3P
Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-921 WAGO-750-921 Datasheet
108Kb / 4P
Bluetooth Adapter
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U261-001-BT5 TRIPPLITE-U261-001-BT5 Datasheet
159Kb / 3P
Mini Bluetooth 5.0 (Class 2) USB Adapter
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com