Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VTS Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # VTS
Description  console sever
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

VTS Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  VTS Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers VTS Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers VTS Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
콘솔 서버,
VTS Series
▶ VTS1600
16/32-포트 콘솔 서버
▶ VTS400/800
4/8-포트 콘솔 서버
▶ VTS4800
48-포트 콘솔 서버
특징
- 유무선 LAN을 통한 In-band관리
- 전화선 접속 또는 초고속 인터넷망(ADSL, 케이블)을 통한
Out-of-band 관리
- 4/8/16/32/48 시리얼포트, 최대 전송속도 230Kbps
- PC 카드 지원 : ATA 메모리, 모뎀, 유무선 LAN 카드
- 강력한 보안기능 지원 : SSH, RADIUS, LDAP, TACACS+
- 시스템 로깅 및 시리얼 포트 버퍼링 : SYSLOG 서버, NFS 서버,
ATA 메모리카드
- 이메일을 통한 경보 전송
- 최대 544개의 포트를 중앙 집중 관리 가능
- 선 솔라리스 서버 Break 신호 방지 기능
- 손쉬운 사용자 설정: Web, telnet, SSH
VTS 시리즈는 이기종 장비들의 시스템 콘솔들을 통합하여 네트워크를
통해 접속할 수 있게 함으로써, 각종 IT 자원들을 효율적이고 체계적으로
통합 관리할 수 있게 합니다.
VTS 시리즈는 유무선 LAN, 전화선 모뎀, 인터넷(케이블,ADSL 등) 등 다
양한 원격 접속 방식을 제공합니다.
VTS 시리즈의 강력한 보안 기능은 사용자가 장비들의 Telnet 포트를 막
고, SSH로 모든 장비의 콘솔 접속을 가능하게 합니다.
VTS 시리즈는 메시지 저장, 이벤트 알림, 동시 접속 기능 등 시스템 관리
에 필요한 각종 기능을 구비하고 있습니다.
VTS 시리즈는 전원 제어 장치, VTS PM 과 연동하여 장비의 콘솔 제어
뿐만 아니라 전원 Rebooting 도 가능하게 함으로써 총체적인 장애 상황
에 대처할 수 있게 합니다.
기술 사양
VTS400
4-포트
VTS800
8-포트
VTS1600
16-포트
VTS3200
32-포트
VTS4800
48-포트
RJ45 커넥터
Sun Netra /Cisco 장비관리에 CAT(Ethernet) 케이블 사용.
- 흐름 제어:Hardware RTS /CTS, Software X ON /X OFF
- 신호:RS232 Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR, GND
- 모뎀 제어:DTR /DSR and RTS /CTS
10/100 Base Ethernet, RJ45 커넥터
고정 및 유통 IP 모드 지원
씨리얼 인터페이스
네트워크 인터페이스


Similar Part No. - VTS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vatronics Technologies ...
VTS VATRONICS-VTS Datasheet
247Kb / 5P
SMD Tantalum Capacitors
logo
Communications & Power ...
VTS-6252F1 CPI-VTS-6252F1 Datasheet
84Kb / 1P
200 W, CW Helix TWT Series
VTS-6252K1 CPI-VTS-6252K1 Datasheet
84Kb / 1P
200 W, CW Helix TWT Series
logo
PerkinElmer Optoelectro...
VTS-81 PERKINELMER-VTS-81 Datasheet
21Kb / 1P
VTS Process Photodiodes
VTS-83 PERKINELMER-VTS-83 Datasheet
21Kb / 1P
VTS Process Photodiodes
More results

Similar Description - VTS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
NEMO10 ETC-NEMO10 Datasheet
785Kb / 2P
Uart embedded device sever module
VTSII ETC-VTSII Datasheet
799Kb / 4P
consol sever
logo
Fairchild Semiconductor
FCH070N60E FAIRCHILD-FCH070N60E Datasheet
1Mb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCH072N60 FAIRCHILD-FCH072N60 Datasheet
771Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCH125N60E FAIRCHILD-FCH125N60E Datasheet
793Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCH165N60E FAIRCHILD-FCH165N60E Datasheet
781Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCP125N60E FAIRCHILD-FCP125N60E Datasheet
1Mb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCP165N60E FAIRCHILD-FCP165N60E Datasheet
1Mb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
FCPF067N65S3 FAIRCHILD-FCPF067N65S3 Datasheet
874Kb / 9P
Telecom / Sever Power Supplies
logo
uPI Group Inc.
UP1815P UPI-UP1815P Datasheet
551Kb / 7P
PWMVID Console
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com