Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PPS1540 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # PPS1540
Description  Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

PPS1540 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  PPS1540 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor PPS1540 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PPS1530 ... PPS1560
PPS1530 ... PPS1560
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage
Version 2014-08-11
Dimensions - Maße [mm]
Nominal Current
Nennstrom
15 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
30...60 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
Power SMD
Weight approx.
Gewicht ca.
0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Green Molding
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Halogen-Free
Features
Vorteile
Optimized trade-off between VF and IR
Compatible to industry standard packages
Optimaler Kompromiss zwischen VF und IR
Kompatibel zu industrieüblichen Gehäusen
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Type
Typ 1)
Repetitive / Surge peak reverse voltage
Periodische- / Spitzen-Sperrspannung
VRRM [V] / VRSM [V]
Forward Voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] Tj = 125°C
Forward Voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] Tj = 25°C 2)
IF = 5 A
IF = 5 A
IF = 15 A
PPS1530
30
typ. 0.31
< 0.45
< 0.55
PPS1540
40
typ. 0.31
< 0.45
< 0.55
PPS1545
45
typ. 0.31
< 0.45
< 0.55
PPS1550
50
typ. 0.36
< 0.55
< 0.69
PPS1560
60
typ. 0.36
< 0.55
< 0.69
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TC = 100°C
IFAV
15A 2)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
50 A 2)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
250/275 A 2)
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
312 A2s 2)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
... in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
Tj
TS
-50...+150°C
≤ 200°C 3)
-50...+175°C
1
50 V to 100 V types on request – 50 V bis 100 V Ausführung auf Anfrage
2
Both anode pins connected – Beide Anodenanschlüsse kontaktiert
3
For more details, ask for the Diotec Application Note “Reliability of Bypass Diodes”
Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes”
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
4.0
±0.2
0.6
0.3±0.1
1.1
±0.2
0.9
1.8±0.1
LYYWW
0.8
±0.15
1.84
1.3±0.2
3.0
±0.1


Similar Part No. - PPS1540

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
PPS1540 DIOTEC-PPS1540 Datasheet
140Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
PPS1540 DIOTEC-PPS1540 Datasheet
150Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
PPS1540 DIOTEC-PPS1540 Datasheet
141Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
PPS1540 DIOTEC-PPS1540 Datasheet
186Kb / 2P
SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results

Similar Description - PPS1540

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SGL34-20 DIOTEC-SGL34-20_11 Datasheet
101Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_11 Datasheet
120Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK420 DIOTEC-SK420 Datasheet
109Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
PPS1520 DIOTEC-PPS1520 Datasheet
150Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK12 DIOTEC-SK12_14 Datasheet
119Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_13 Datasheet
121Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK52 DIOTEC-SK52_14 Datasheet
112Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK82 DIOTEC-SK82_14 Datasheet
113Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK310SMB DIOTEC-SK310SMB Datasheet
97Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
SK420 DIOTEC-SK420_14 Datasheet
105Kb / 2P
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com