Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

Z1SMA10 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # Z1SMA10
Description  Surface mount Silicon-Zener Diodes (
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

Z1SMA10 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  Z1SMA10 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor Z1SMA10 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor Z1SMA10 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Z1SMA1 ... Z1SMA100 (1 W)
Z1SMA1 ... Z1SMA100 (1 W)
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2014-07-11
Dimensions - Maße [mm]
Maximum power dissipation
Maximale Verlustleistung
1 W
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung
1 ... 100 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ SMA
~ DO-214AC
Weight approx. – Gewicht ca.
0.07 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation
Verlustleistung
TA = 50°C
Ptot
1 W 1)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
Thermal Resistance Junction – Ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
<70 K/W 1)
Thermal Resistance Junction – Terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
<30 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
23
1
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
2
Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3
The Z1SMA1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a white band has to be connected to the negative pole.
Die Z1SMA1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzen. Die mit weißem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Type
Typ
0.15
1
± 0.3
4.5
± 0.3
5± 0.2


Similar Part No. - Z1SMA10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
Z1SMA10 DIOTEC-Z1SMA10 Datasheet
215Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z1SMA10 DIOTEC-Z1SMA10 Datasheet
94Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes
logo
Semikron International
Z1SMA10 SEMIKRON-Z1SMA10 Datasheet
50Kb / 1P
Surface mount diode Zener silicon diodes
Z1SMA10 SEMIKRON-Z1SMA10 Datasheet
180Kb / 3P
Surface mount diode Zener silicon diodes
logo
TAITRON Components Inco...
Z1SMA10 TAITRON-Z1SMA10 Datasheet
329Kb / 7P
1.0W Surface Mount Zener Diodes
More results

Similar Description - Z1SMA10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
BZX84B2V4 PANJIT-BZX84B2V4 Datasheet
114Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W_09 Datasheet
143Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW_10 Datasheet
121Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMBZ5229AW PANJIT-MMBZ5229AW_09 Datasheet
127Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ4687-V PANJIT-MMSZ4687-V_10 Datasheet
77Kb / 4P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
PZ6.2B PANJIT-PZ6.2B Datasheet
90Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
MM5Z2V4 SUNMATE-MM5Z2V4_16 Datasheet
381Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ252H SUNMATE-SZ252H_15 Datasheet
561Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
ZPX3.0 SUNMATE-ZPX3.0 Datasheet
522Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com