| Electronic Components Datasheet Search |
|
SA130 Datasheet(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SA130 Datasheet(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components |
|
3 / 6 page ![]() !"# ! ! " " 7.30 7.00 $1 "3" % % % % & &# %%! %' #' !' !'& !$ " " " " "## "## ""$ ""$ 8.82 7.98 &51 $60 % % % % %#' %%# %'' %# !" !!" '"$ !%" ! ! % % " " $ $ " " $ $ $'' $'' $$& $$& %20 &21 %0.90 9.83 % % % % %!' %#& % %' ' '$$ ''' ' " # # $ $ & & $ $ & & &!! &!! % % %%50 %40 %#2 %%1 % % % % %& %!! % & %! '%! '!" #& '# % % % % %% %% % % %% %% %%% %%% %## %## %3.60 %#3 %4.90 %3.50 % % % % %$$ %" #% %$# # #&! #!& #"! ' ' ' ' %# %# %' %' %# %# %' %' %'' %'' %!! %!! % 3 %4.70 %7.60 %5.90 % % % % ## %&& #'$ #% ##" #% #% #'# ' ' ' ' %! %! % % %! %! % % % % % " % " %&1 %"2 #0.40 %8.50 % % % % #$ #'# # & #!! %&! #% %$$ # ' ' ' ' % % %" %" % % %" %" %"$ %"$ %$& %$& #1.80 19.70 #'1 #0.90 % % % % #$$ # ' #" %" %&# % ! % % ' ' ' ' %$ %$ # # %$ %$ # # # # ### ### #4.40 #2.10 #7% #4 % % % % '## #&# '$ '#! % %"# %'& %! ' ' ' ' ## ## #! #! ## ## #! #! #!! #!! # " # " 29.80 #6.90 '2.60 29.50 % % % % '&! ' !' '$& %#" %!% %% %#$ ' ' ' ' # # #$ #$ # # #$ #$ #$& #$& '%% '%% '5.30 '1.90 '8.00 '4.4 % % % % ! !#% !! %" %%& && %% ' ' ' ' ' ' '' '' ' ' '' '' ''' ''' ' " ' " !0.70 '6.80 !4.90 !0.60 % % % % ' !$! & '' &' %' $ &! ' ' ' ' ' ' ! ! ' ' ! ! ! ! !!! !!! 48.90 !4.20 4' 49.10 % % % % !' $% "%! ! "$ $ " "$ ' ' ' ' !' !' ! ! !' !' ! ! !"$ !"$ 58.40 2.80 1.10 5.30 % % % % " " &! $' "#" "# # & ' ' ' ' !$ !$ % % !$ !$ % % '' '' " " 5.10 58.90 69.30 2.70 % % % % $ ""! &%% $#! $ % ' ' ' ' ! ! $ $ ! ! $ $ !! !! "3.30 6.30 78.70 "1.20 % % % % & ' $"% %' &' # " !& ' ' ' ' ' ! ! ! ! " " "%% "%% $1 "3" 86.90 78.60 % % % % %" & $ %%! %' !" # !! !& ' ' ' ' www.mccsemi.com |