Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HPI615 Datasheet(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # HPI615
Description  Available to be mounted on the PCB backside
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

HPI615 Datasheet(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  HPI615 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. HPI615 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. HPI615 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Mar.2014
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the
latest specifications.
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、
内容の確認をお願い致します
■指向特性
 波長 λ
Wavelength
Relative sensitivity
角度( °)
Angle
■暗電流/周囲温度特性
■分光感度特性
周囲温度 Ta
Ambient temperature
(nm)
(%)
(nA)
0
20
40
60
80
100
120
400
500
600
700
800
900
1000
1100
0
20
40
60
80
100 0°
30°
60°
90°
-30°
-60°
-90°
100
50
50
100
相対出力 (%)
Ta=25℃
-
+
10-3
10-2
10-1
100
-30 -20 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
VR=10V
PIN PHOTODIODES
PINフォトダイオード
HPI615
(℃)
外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)
(1.5)
推奨ランドパターン 
Cathode
Cathode Mark
0.75
2.0
0.5
Anode
スクリーン印刷のメタルマスクとしては0.2mm~
0.3mm厚を推奨します。但し、リフロー条件・はんだ
ペースト・基板材料等によりはんだ付け性が変動
する事がありますので、実使用条件にて確認の
上、ご使用下さい。
The thickness recommended as a metal mask of the
screen printing is 0.2mm - 0.3mm. However, please
check the actual use conditon beforehand, because
solderability is variable depending on the actual reflow
conditions, type of solder pastes, or substrate materials.
1.5



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com