Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LG243D Datasheet(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # LG243D
Description  PWB direct mount type
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

LG243D Datasheet(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  LG243D Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. LG243D Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PHOTOINTERRUPTER
フォトインタラプタ
0
20
40
60
80
100
120
-25
0
25
50
75
0
20
40
60
80
100
120
04
8
12
16
20
0
0
100
50
150
200
(mW)
20
40
60
80
100
(℃)
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
■出力トランジスタ許容損失/
周囲温度 Po/Ta
0
0
50
100
0.5
1.0
1.5
2.0
(mA)
(V)
■順電流/順電圧特性 IF/VF
順電圧 VF
Forward Voltage
Ta =25℃
(V)
■相対スレッシュホールド入力電流/
電源電圧特性 IFLH,IFHL/VCC
電源電圧 VCC
Supply Voltage
Ta=25℃
IFHL
IFLH
(℃)
■相対スレッシュホールド入力電流/
周囲温度特性 IFLH,IFHL/Ta
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
VCC =5V
■ローレベル出力電圧/
ローレベル出力電流特性 VOL/IOL
ローレベル出力電流 IOL
Low Level Output Current
10-2
100
(mV)
100
(mA)
101
VCC =5V
Ta=25℃
102
10-1
(%)
(%)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-25
0
25
50
75
100
■ローレベル出力電圧/
周囲温度特性 VOL/Ta
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
(℃)
(V)
VCC =5V
IOL=5mA
IOL=15mA
LG243D
2.5
103
102
101
IFHL
IFLH
Jun.2014
問い合わせ先/A REFERENCE
■ 営業推進センター(西日本)/SALES(WEST)
■ 営業推進センター(東日本)/SALES(EAST)
TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566
URL http://www.kodenshi.co.jp
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.
外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com