Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ML615 Datasheet(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # ML615
Description  Available to be mounted on the PCB backside
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

ML615 Datasheet(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  ML615 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. ML615 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. ML615 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Jun.2014
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.
ML615
INFRARED EMITTING DIODES(GaAlAs)
赤外発光ダイオード
(℃)
■発光スペクトル
■
■指向特性
(mW)
■許容損失/周囲温度特性
波長 λ
Wavelength
相対出力(%)
Relative Intensity
角度( °)
Angle
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
■許容順電流/周囲温度特性
■順電流/順電圧特性
順電圧 VF
Forward Voltage 
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
(%)
0
20
40
60
80
100
120
750
800
850
900
950
(mA)
(℃)
(mA)
0
10
20
30
40
50
60
-20
0
20
40
60
80
100
IF=20mA
■順電圧 / 周囲温度特性
(A)
■パルス順電圧 / パルス順電流特性
パルス順電圧 VFP
Pulse Forward Voltage
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
■デューティ比 / パルス順電流特性
デューティ
Duty Ratio
パルス幅 tw=100μs Duty=1%
(A)
(V)
-+
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-20
0
20
40
60
80
(V)
0.1
1
10
100
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
発光出力/順電流特性
順電流 IF
Forward Current
(mA)
(mW)
0
20
40
60
80
1000°
30°
60°
90°
-30°
-60°
-90°
100
50
50
100
-+
-+
(%)
パルス幅
tw=100μs
(V)
0.01
0.1
1
01234
5
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
-30 -20 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
(℃)
(nm)
0.1
1
10
100
110
100
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
1.7
IF=20mA
IF=20mA
IF=50mA
■周囲温度特性 / 相対光出力
周囲温度 Ta
Ambient Temperature
IF = 20mA
0.1
1
10
-30 -20 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
(℃)



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com