Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3138 Datasheet(PDF) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3138
Description  訝됧?LED 雍멨눣?㎩댍IC
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3138 Datasheet(HTML) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3138 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3138 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CDT-3138 --- 2
CDT3138
P 2
三個 LED 輸出控制 IC
I 應 用 線 路
例 1. 控制 OS 鍵 (觸發鍵)(內定速度)
例 2. 控制 OS 鍵 (觸發鍵)(加 R 加速)
例 3. 外加 CDS,暗閃線路
I 使用說明:
1. OPT 鍵使用功能:
二種速度選擇鍵,空腳閃少圈,接 VSS 閃多
圈。
2. 一直觸動 OS 鍵時, LED 會一直閃動, 不再觸
動則閃後自動停止(RE-Trig)。
3. 當按住 OS 鍵時, LED 閃動停止後不會再閃。
4. 利用 R 可以調快速度。
5. 控制方式:控制 OS 鍵(觸發鍵)
6. CDS 如此接法靜態電流<5µA, 即使 OS 鍵
一直按住 LED 也不會閃, Rcds 調 CDS 之
靈敏度用。
10
L1
9
L2
8
L3
1
VDD
3
VSS
2
OPT
4
OS
5
TEST
7
OSCI
6
OSCO
CDT3138
OS
OPT
L3
L2
L1
OS
OPT
L3
L2
L1
R
10
9
8
L3
L2
L1
R
Rcds(5.6K..)
CDS
調 CDS 靈敏度
10
L1
9
L2
8
L3
1
VDD
3
VSS
2
OPT
4
OS
5
TEST
7
OSCI
6
OSCO
CDT3138
10
L1
9
L2
8
L3
1
VDD
3
VSS
2
OPT
4
OS
5
TEST
7
OSCI
6
OSCO
CDT3138



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com