Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3176 Datasheet(PDF) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3176
Description  訝됧? LED 雍멨눣?㎩댍 IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3176 Datasheet(HTML) 2 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3176 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3176 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3176 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3176 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3176 Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3176 Datasheet HTML 6Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
CDT-3176---
2
CDT3176
P. 2
三個 LED 輸出控制 IC
I IC 打線腳座配置
I 16 PIN DIP 包裝
■
腳 位 說 明
晶片腳座
16P
腳數
使用符號
功
能
說
明
1
1
L1
LED1
輸出端
2
2
L2
LED2
輸出端
3
3
L3
LED3
輸出端
4
4
KEY
換段輸出, (接 VDD)
5
5
OSCI
振盪輸入
6
6
RES
內定頻率 (RES+OSCI 內定電阻)
7
7
OSCO
振盪輸出
8
8
VDD
電壓正極
接 CDS 時暗閃, 不接 CDS 時空腳
接 CDS 時亮時轉到此段 LED 先跑一次
9
9
CDS
CDS 接 VSS 暗閃
10
10
LEFT
左轉
(接 VDD) L3 L2 L1
11
11
RIGHT
右轉
(接 VDD) L1 L2 L3
12
12
BRAKE
煞車
(接 VDD) (全閃 或 全亮)
13
13
VSS
電壓負極
14
14
OPT1
空腳
-- 60Hz 全亮輸出(DUTY=1/2)
接 VSS -- 全亮輸出
空腳
-- 選 5 段輸出方式
15
15
OPT2
接 VSS -- 選 3 段輸出方式
正/負 輸出選擇
接 VSS
- 正 輸出
16
16
HILO
空腳
- 負 輸出
8
9
11
HILO
OPT1
VSS
CDT3176
1
OSCI
14
L3
13
L2
12
L1
TEST
3
VDD
4
CDS
5
LEFT
2
15
KEY
16
OSCO
10
OPT2
BRAKE
RES
6
CT3176
RES
OSC
OSC
KEY
VDD
L3
CDSI
L2
LEFT
L1
RIGHT
HILO
OPT2
8
VSS
OPT1
16
2
15
3
14
4
13
5
12
6
11
7
10
1
9
RIGHT
2010 x 2390
μM
IC
底座接 VDD
BRAKE
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com