Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3196 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3196
Description  2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3196 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3196 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CDT-3196 ---
1
1
CDT-3196
P. 1
2
個 LED 輸出控制 IC
■
■
■
■
使 用 說 明
使 用 說 明
使 用 說 明
使 用 說 明
■
特
特
特
特
性
性
性
性
CDT-3196 是專門設計應用於低壓 2 個
LED 對閃輸出推動 IC。
IC 可以不必外接任何零組件.
8 段式跳法選擇,功能多變化,應用廣泛。
***IC 底座接 VDD***
工作電壓: 1.35V~5.00VDC
Power On 在 sec1 動作
KEY 選擇換段
內定速度。
LED 推動電流>30mA
@3VDC
測 試 電 壓 : 3VDC , 容 許 誤 差 : ±20%
1. POWER ON
-
SEC 1
2. 隨時按 KEY 超過 1.5 秒, 即變成 OFF MODE. OFF MODE 時, 按一下 KEY
則又跑到 SEC 1
■
8 段功能說明:
SEC 1 - L1, L2 同時快閃
(FAST FLASH)
SEC 2 - L1, L2 同時慢閃
(SLOW FLASH)
SEC 3 - L1, L2 對閃
(CHASING)
SEC 4 - L1, L2 亮 1.5 秒, 再同時閃三下
(MIXED FLASH)
SEC 5 - L1, L2 對閃三次 再同時閃三下
(CHASING FLASH)
SEC 6 - L1 亮 再 L2 亮後,再同時閃三下
(STEP LIGHTING FLASH)
SEC 7 - L1, L2 全亮
(STEADY ON)
SEC 8 - AUTO MODE(SEC1 -- SEC6)
(COMBINATION)
■
一 般 應 用
L2
KEY
VDDTEST
VSS
CDT3196
L1
Chip Size:1310 X 1540 M
6
3
4
5
IC 底座接 VDD
1
2
3VDC
--
--
L1
KEY
VSS
VDD
TEST
8
2
7
3
6
4
5
8PIN DIP
L2
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
89 年 3 月 8 日


Similar Part No. - CDT3196

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3194V BOWIN-CDT3194V Datasheet
143Kb / 4P
5 DIGITS 鼇덃빖?쭵C
CDT3197 BOWIN-CDT3197 Datasheet
163Kb / 11P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
logo
List of Unclassifed Man...
CDT3199 ETC1-CDT3199 Datasheet
102Kb / 2P
CDT3199
More results

Similar Description - CDT3196

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3119 BOWIN-CDT3119 Datasheet
112Kb / 5P
4 ?? 2 ?딯ED ?⑴탡雍멨눣?㎩댍IC
CDT3224 BOWIN-CDT3224 Datasheet
154Kb / 10P
5 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3229G BOWIN-CDT3229G Datasheet
122Kb / 4P
5 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-15 BOWIN-CDT3332-15 Datasheet
81Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3334G BOWIN-CDT3334G Datasheet
147Kb / 6P
6 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3338 BOWIN-CDT3338 Datasheet
118Kb / 5P
1 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3399 BOWIN-CDT3399 Datasheet
131Kb / 3P
4 ?딯ED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3457 BOWIN-CDT3457 Datasheet
104Kb / 4P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT7101D BOWIN-CDT7101D Datasheet
87Kb / 3P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT7101T BOWIN-CDT7101T Datasheet
95Kb / 3P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com