Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3299 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3299
Description  ??쮮凉뤷뙑8 餘듣섯?뷸렒?턎C
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3299 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3299 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3299 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3299 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
CDT-3299 ---
1
1
CDT3299
P. 1
可程式化 8 段輸出控制 IC
■
使 用 說 明
■
特
性
CDT3299 是以可程式化設計方式改變 LED
閃動變化的專用 IC。
LED 閃 動 的方 式可 以直接 程式 化在 IC 內
部,如此可以設定 LED 各種閃動的方式輸
出 – 修改一層光罩即可。
※
8 段可供選擇 LED 閃動的方式
※
8 段閃動方式連續輸出
※
可選擇停在某一段輸出
CMOS 製造技術
工作電壓範圍:1.50 ~ 5.00VDC
電源切換方式
5 個 LED 輸出 - 輸出方式: 負輸出
閃爍方式:8 段 LED 閃動(可修改光罩)
輸出電流 > 25mA (VDD=3V)
內定振盪電阻 – 內定閃動頻率
外接一個振盪電阻可以加快 LED 閃動的
速度。
OSCI 加電容(10 – 100PF)接 VSS-減慢
■
8 段連續功能
■
應 用 線 路
1. 單燈來回閃
2. 雙燈來回閃
3. 連亮
4. 連滅
5. 由外向內來回閃
6. 全閃
7. 連亮連滅
8. 漸明漸暗
■
IC 腳位及應用線路
3VDC
L1
L2
L3
KEY
VDD
TEST
OSC
OSCI
L5
VSS
CDT3299
AUTO
L4
Chip size:64 x 79 Mil
CDT-3299
- -
KEY
VDD
L1
OSCO
L2
OSCI
L3
- -
L4
- -
L5
VSS
16
2
15
3
14
4
13
5
12
6
11
7
10
- -
- -
8
9
*C
1. IC 本身為內定頻率, OSCO 接一電容即可
減慢速度
2. AUTO 空腳時 --
8 段自動連續變化
接 VSS -- 由 KEY 可換段使用
AUTO
IC 底座接 VDD
3. KEY – 在 AUTO 空腳時沒有功能
AUTO 接 VSS – 可以單鍵換段使用
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
89 年 3 月 8 日


Similar Part No. - CDT3299

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3296 BOWIN-CDT3296 Datasheet
121Kb / 5P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3297 BOWIN-CDT3297 Datasheet
71Kb / 2P
鈺?????????IC
CDT3298 BOWIN-CDT3298 Datasheet
84Kb / 4P
??邕???????IC
More results

Similar Description - CDT3299

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3155 BOWIN-CDT3155 Datasheet
136Kb / 5P
??쮮凉뤷뙑LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3204G4P BOWIN-CDT3204G4P Datasheet
72Kb / 1P
3 ?? 餘드룾葉뗥폀?뽬섯?뷸렒?턎C
CDT3311 BOWIN-CDT3311 Datasheet
117Kb / 4P
5 LED 8 餘드뒣?썸렒?턎C
CDT3331 BOWIN-CDT3331 Datasheet
88Kb / 3P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-09 BOWIN-CDT3331-09 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3339 BOWIN-CDT3339 Datasheet
173Kb / 7P
??쮮凉뤷뙑8 餘듣섯?뷸렒?턎C
CDT3351-02 BOWIN-CDT3351-02 Datasheet
92Kb / 3P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3351-14 BOWIN-CDT3351-14 Datasheet
80Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3400 BOWIN-CDT3400 Datasheet
168Kb / 8P
3 LED 鸚싨?凉뤺섯?뷸렒?턎C
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com