Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LS6103 Datasheet(PDF) 7 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # LS6103
Description  12 Digit LCD Watch with EL Driver
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

LS6103 Datasheet(HTML) 7 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  LS6103 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. LS6103 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. LS6103 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. LS6103 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. LS6103 Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO. LS6103 Datasheet HTML 6Page - BOWIN ELECTRONIC CO. LS6103 Datasheet HTML 7Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
LSI
LS6103
Version 0.1 (29.6.00)
7
LCD TABLE
PIN
SIG
C1
C2
C3
PIN
SIG
C1
C2
C3
PIN
SIG
C1
C2
C3
PIN
SIG
C1
C2
C3
========================================
========================================
========================================
========================================
1
| Seg 16
| 2D
| H24 | PM
|
1
| Seg 16
| 2D
| H24 | PM
|
1
| Seg 16
| 2D
| H24 | PM
|
1
| Seg 16
| 2D
| H24 | PM
|
2
| Seg 15
| 2C
| 2E
| 1D
|
2
| Seg 15
| 2C
| 2E
| 1D
|
2
| Seg 15
| 2C
| 2E
| 1D
|
2
| Seg 15
| 2C
| 2E
| 1D
|
3
| Seg 14
| 2G
| 2
3
| Seg 14
| 2G
| 2
3
| Seg 14
| 2G
| 2
3
| Seg 14
| 2G
| 2F
| 1C
|
F
| 1C
|
F
| 1C
|
F
| 1C
|
4
| Seg 13
| 2B
| 2A
| 1G
|
4
| Seg 13
| 2B
| 2A
| 1G
|
4
| Seg 13
| 2B
| 2A
| 1G
|
4
| Seg 13
| 2B
| 2A
| 1G
|
5
| Seg 12
| 3D
| :
| 1B
|
5
| Seg 12
| 3D
| :
| 1B
|
5
| Seg 12
| 3D
| :
| 1B
|
5
| Seg 12
| 3D
| :
| 1B
|
6
| Seg 11
| 3C
| 3E
| 1A
|
6
| Seg 11
| 3C
| 3E
| 1A
|
6
| Seg 11
| 3C
| 3E
| 1A
|
6
| Seg 11
| 3C
| 3E
| 1A
|
7
| Seg 10
| 3G
| 3F
| 1F
|
7
| Seg 10
| 3G
| 3F
| 1F
|
7
| Seg 10
| 3G
| 3F
| 1F
|
7
| Seg 10
| 3G
| 3F
| 1F
|
8
| Seg 9
| 3B
| 3A
| 1E
|
8
| Seg 9
| 3B
| 3A
| 1E
|
8
| Seg 9
| 3B
| 3A
| 1E
|
8
| Seg 9
| 3B
| 3A
| 1E
|
9
| Seg 8
| 4D
| CH
| *))
|
9
| Seg 8
| 4D
| CH
| *))
|
9
| Seg 8
| 4D
| CH
| *))
|
9
| Seg 8
| 4D
| CH
| *))
|
1
11
10
| Seg 7
| 4C
| 4E
| 6D
|
0
| Seg 7
| 4C
| 4E
| 6D
|
0
| Seg 7
| 4C
| 4E
| 6D
|
0
| Seg 7
| 4C
| 4E
| 6D
|
11
| Seg 6
| 4G
| 4F
| 6C
|
11
| Seg 6
| 4G
| 4F
| 6C
|
11
| Seg 6
| 4G
| 4F
| 6C
|
11
| Seg 6
| 4G
| 4F
| 6C
|
12
| Seg 5
| 4B
| 4A
| 6G
|
12
| Seg 5
| 4B
| 4A
| 6G
|
12
| Seg 5
| 4B
| 4A
| 6G
|
12
| Seg 5
| 4B
| 4A
| 6G
|
13
| Seg 4
| 5D
| SPL | 6B
|
13
| Seg 4
| 5D
| SPL | 6B
|
13
| Seg 4
| 5D
| SPL | 6B
|
13
| Seg 4
| 5D
| SPL | 6B
|
14
| Seg 3
| 5C
| 5E
| 6A
|
14
| Seg 3
| 5C
| 5E
| 6A
|
14
| Seg 3
| 5C
| 5E
| 6A
|
14
| Seg 3
| 5C
| 5E
| 6A
|
15
| Seg 2
| 5G
| 5F
| 6F
|
15
| Seg 2
| 5G
| 5F
| 6F
|
15
| Seg 2
| 5G
| 5F
| 6F
|
15
| Seg 2
| 5G
| 5F
| 6F
|
16
| Seg 1
|
16
| Seg 1
|
16
| Seg 1
|
16
| Seg 1
| 5B
| 5A
| 6E
|
5B
| 5A
| 6E
|
5B
| 5A
| 6E
|
5B
| 5A
| 6E
|
17
| COM 1
| C1
|
17
| COM 1
| C1
|
17
| COM 1
| C1
|
17
| COM 1
| C1
| --
--
--
--
|
||
| --
--
--
--
|
||
|
18
| COM 2
|
18
| COM 2
|
18
| COM 2
|
18
| COM 2
| --
--
--
--
| C2
|
| C2
|
| C2
|
| C2
| --
--
--
--
|
||
|
19
| COM 3
|
19
| COM 3
|
19
| COM 3
|
19
| COM 3
| --
--
--
--
|
||
| --
--
--
--
| C3
|
| C3
|
| C3
|
| C3
|
20
| Seg 17
| 10A | 10B | 9E
|
20
| Seg 17
| 10A | 10B | 9E
|
20
| Seg 17
| 10A | 10B | 9E
|
20
| Seg 17
| 10A | 10B | 9E
|
21
| Seg 18
| 10F | 10G | 9ADG |
21
| Seg 18
| 10F | 10G | 9ADG |
21
| Seg 18
| 10F | 10G | 9ADG |
21
| Seg 18
| 10F | 10G | 9ADG |
22
| Seg 19
| 10E | 10C | 9
22
| Seg 19
| 10E | 10C | 9
22
| Seg 19
| 10E | 10C | 9
22
| Seg 19
| 10E | 10C | 9C
|
C
|
C
|
C
|
23
| Seg 20
|
| 10D | 9B
|
23
| Seg 20
|
| 10D | 9B
|
23
| Seg 20
|
| 10D | 9B
|
23
| Seg 20
|
| 10D | 9B
|
24
| Seg 21
| T
| P
|
|
24
| Seg 21
| T
| P
|
|
24
| Seg 21
| T
| P
|
|
24
| Seg 21
| T
| P
|
|
25
| Seg 22
| K
| J
|
|
25
| Seg 22
| K
| J
|
|
25
| Seg 22
| K
| J
|
|
25
| Seg 22
| K
| J
|
|
26
| Seg 23
| D
| E
|
|
26
| Seg 23
| D
| E
|
|
26
| Seg 23
| D
| E
|
|
26
| Seg 23
| D
| E
|
|
27
| Seg 24
| A
| B
|
|
27
| Seg 24
| A
| B
|
|
27
| Seg 24
| A
| B
|
|
27
| Seg 24
| A
| B
|
|
28
| Seg 25
| C
| F
|
|
28
| Seg 25
| C
| F
|
|
28
| Seg 25
| C
| F
|
|
28
| Seg 25
| C
| F
|
|
29
29
29
29
| Seg 24
| A'
| B'
|
|
| Seg 24
| A'
| B'
|
|
| Seg 24
| A'
| B'
|
|
| Seg 24
| A'
| B'
|
|
30
| Seg 23
| D'
| E'
| WD
|
30
| Seg 23
| D'
| E'
| WD
|
30
| Seg 23
| D'
| E'
| WD
|
30
| Seg 23
| D'
| E'
| WD
|
31
| COM
3
|
31
| COM
3
|
31
| COM
3
|
31
| COM
3
| --
--
--
--
|
||
| --
--
--
--
| C3
|
| C3
|
| C3
|
| C3
|
32
| Seg 26
| G
| H
| I
|
32
| Seg 26
| G
| H
| I
|
32
| Seg 26
| G
| H
| I
|
32
| Seg 26
| G
| H
| I
|
33
| Seg 27
| L
| M
| O
|
33
| Seg 27
| L
| M
| O
|
33
| Seg 27
| L
| M
| O
|
33
| Seg 27
| L
| M
| O
|
34
| Seg 28
| Q
| R
| S
|
34
| Seg 28
| Q
| R
| S
|
34
| Seg 28
| Q
| R
| S
|
34
| Seg 28
| Q
| R
| S
|



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com