Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RGP30K Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # RGP30K
Description  Fast Recovery Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

RGP30K Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  RGP30K Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor RGP30K Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY396 ... BY399, RGP30K, RGP30M
BY396 ... BY399, RGP30K, RGP30M
Fast Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit schnellem Sperrverzug
IFAV = 3 A
VF
< 1.2 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 100...1000 V
IFSM = 100/110 A
trr
< 500 ns
Version 2015-11-19
~ DO-201
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
Rectification of medium frequencies,
Snubber or Bootstrap diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Beschaltungs- oder Bootstrapdioden
Standardausführung 1)
Features
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
1.700
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
BY396
100
100
BY397
200
200
BY398
400
400
BY399
=
RGP30K
800
800
RGP30M
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
3 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
100/110 A
Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
50 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.2±0.05
Ø 4.5+0.1
-0.3
Pb
RoHS


Similar Part No. - RGP30K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Zowie Technology Corpor...
RGP30K ZOWIE-RGP30K Datasheet
59Kb / 2P
SINTERED GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
General Semiconductor
RGP30K GE-RGP30K Datasheet
60Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
RGP30K MCC-RGP30K Datasheet
82Kb / 3P
3.0 Amp Glass Passivated Junction Fast Recovery Rectifiers 50 to 1000 Volts
logo
Diotec Semiconductor
RGP30K DIOTEC-RGP30K Datasheet
199Kb / 2P
Fast Silicon Rectifiers
logo
Semikron International
RGP30K SEMIKRON-RGP30K Datasheet
154Kb / 2P
Fast silicon rectifier diodes
More results

Similar Description - RGP30K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanken electric
AS01Z SANKEN-AS01Z Datasheet
26Kb / 1P
Fast-Recovery Rectifier Diodes
FMU-G16S SANKEN-FMU-G16S Datasheet
21Kb / 1P
Fast-Recovery Rectifier Diodes
RC2 SANKEN-RC2 Datasheet
19Kb / 1P
Fast-Recovery Rectifier Diodes
RS1A SANKEN-RS1A Datasheet
22Kb / 1P
Fast-Recovery Rectifier Diodes
RU3M SANKEN-RU3M Datasheet
23Kb / 1P
Fast-Recovery Rectifier Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
FR201 EIC-FR201 Datasheet
47Kb / 2P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
FR301 EIC-FR301 Datasheet
47Kb / 2P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
MR850 EIC-MR850 Datasheet
47Kb / 2P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
RU2 EIC-RU2 Datasheet
39Kb / 2P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
RU3 EIC-RU3 Datasheet
39Kb / 2P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com