Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

USL1D Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # USL1D
Description  Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

USL1D Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  USL1D Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor USL1D Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
USL1A ... USL1M
USL1A ... USL1M
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit ultraschnellem Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF1 < 1.0 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 23/25 A
trr
< 50...75 ns
Version 2015-10-22
~ SOD-123FL
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies,
High speed switching
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Schnelles Schalten
Standardausführung 1)
Features
VRRM up to 1000 V
Low profile package
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
VRRM bis zu 1000 V
Flache Bauform
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
3000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.02 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
USL1A
50
50
USL1B
100
100
USL1D
200
200
USL1G
400
400
USL1J
600
600
USL1K
800
800
USL1M
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 100°C
IFAV
1 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
23/25 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
2.6 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
3.7±0.2
2.8±0.2
Type
Typ
0.6±0.25
Pb
RoHS
Halogen
FREE


Similar Part No. - USL1D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
USL1D DIOTEC-USL1D Datasheet
117Kb / 2P
Ultrafast Switching Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
More results

Similar Description - USL1D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5807 EIC-1N5807 Datasheet
98Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
SUF4001 DIOTEC-SUF4001_15 Datasheet
151Kb / 2P
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US1A DIOTEC-US1A_15 Datasheet
143Kb / 2P
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US3A DIOTEC-US3A_15 Datasheet
143Kb / 2P
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US2A DIOTEC-US2A_16 Datasheet
142Kb / 2P
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
UF4001 DIOTEC-UF4001_15 Datasheet
134Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
US1A DIOTEC-US1A_17 Datasheet
135Kb / 2P
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US1A DIOTEC-US1A_18 Datasheet
150Kb / 2P
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US2A DIOTEC-US2A_18 Datasheet
149Kb / 2P
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
UF4003GP DIOTEC-UF4003GP Datasheet
125Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com