Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

UPC4558C Datasheet(PDF) 1 Page - NEC

Part # UPC4558C
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC4558C Datasheet(HTML) 1 Page - NEC

  UPC4558C Datasheet HTML 1Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 2Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 3Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 4Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 5Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 6Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 7Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 8Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
本資料の内容は,予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
データ・シート
Bipolar Analog Integrated Circuit
バイポーラ・アナログ集積回路
µPC258,4558
デュアル低ノイズ演算増幅回路
本文欄外の
印は,本版で改訂された主な箇所を示しています。
資料番号
G10518JJ9V0DSJ1(第9版)
発行年月 January 2001 N
CP(K)
μPC258, 4558は,位相補正回路を内蔵したデュアル演算増幅回路で,電気的特性は汎用演算増幅器μPC151, 741
と比較し,高速,広帯域,ロウ・ノイズなどの特徴があります。
したがって,アクティブ・フィルタ,オーディオ・アンプ,VCOなどの応用が簡単な回路構成で実現可能です。
使用セット,動作周囲温度に応じて通信工業用のμPC258と一般用のμPC4558があります。
また,特殊対応品として,DC項目選別品を用意しています。
なお,シリーズ品として,同一回路構成でクワッド・タイプのμPC458, 4741もあります。
特  徴
○入力オフセット電圧
±0.5 mV(TYP.)
○入力オフセット電流
±5 nA(TYP.)
○入力バイアス電流
60 nA(TYP.)
○スルーレート
1.0 V/μs(TYP.)
○入力換算雑音(RIAA)
1.0μVr.m.s.(TYP.)
オーダ情報
オーダ名称
選別内容
パッケージ
μPC258C
一般品
8ピン・プラスチックDIP(300 mil)
μPC258C(5)
DC項目選別品
〃
μPC258G2
一般品
8ピン・プラスチックSOP(225 mil)
μPC258G2(5)
DC項目選別品
〃
μPC4558C
一般品
8ピン・プラスチックDIP(300 mil)
μPC4558C(5)
DC項目選別品
〃
μPC4558G2
一般品
8ピン・プラスチックSOP(225 mil)
μPC4558G2(5)
DC項目選別品
〃
○位相補正回路を内蔵しています。
○出力短絡保護回路を内蔵しています。
○標準のデュアル・オペアンプの端子接続(ピン・コ
ンパチブル)です。


Similar Part No. - UPC4558C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
UPC4558C NEC-UPC4558C Datasheet
309Kb / 10P
HIGH PERFORMANCE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER???
logo
List of Unclassifed Man...
UPC4558C ETC1-UPC4558C Datasheet
44Kb / 1P
INDUSTRIAL LINEAR ICS
logo
Renesas Technology Corp
UPC4558C RENESAS-UPC4558C Datasheet
315Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1987
More results

Similar Description - UPC4558C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NEC
UPC1225H NEC-UPC1225H Datasheet
391Kb / 17P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1270H NEC-UPC1270H Datasheet
729Kb / 16P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1883 NEC-UPC1883 Datasheet
229Kb / 4P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC37M31 NEC-UPC37M31 Datasheet
86Kb / 11P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
California Eastern Labs
UPC3226TB CEL-UPC3226TB Datasheet
416Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
NEC
UPC1227V NEC-UPC1227V Datasheet
599Kb / 6P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PC1470 RENESAS-PC1470_15 Datasheet
183Kb / 8P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC177GR-9LG RENESAS-UPC177GR-9LG Datasheet
314Kb / 12P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2007
UPC317 RENESAS-UPC317 Datasheet
345Kb / 10P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2000
UPC339 RENESAS-UPC339 Datasheet
236Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1997
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com