Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

UPC4558C5 Datasheet(PDF) 2 Page - NEC

Part # UPC4558C5
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC4558C5 Datasheet(HTML) 2 Page - NEC

  UPC4558C5 Datasheet HTML 1Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 2Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 3Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 4Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 5Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 6Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 7Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC4558C5 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
µPC258,4558
2
データ・シート G10518JJ9V0DS00
等価回路図(1/2回路)
端子接続図(Top View)
V+
II
IN
V−
Q5
Q2
Q3
Q8
Q14
Q15
Q4
Q6
Q9
Q11
Q13
Q1
Q10
Q12
R1
R3
R4
R9
R8
R7
R6
C1
R5
R2
D
OUT
Q7
C2
1
2
3
4
8
7
6
5
+ −
2
− +
1
OUT1
II1
IN1
V−
V+
OUT2
II2
IN2
μPC258C, 258G2
μPC4558C, 4558G2
絶対最大定格(TA =25℃)
項    目
電源電圧
注1
差動入力電圧
入力電圧
注2
出力印加電圧
注3
全損失
出力短絡時間
注6
動作周囲温度
保存温度
略 号
V+−V−
VID
VI
VO
PT
TA
Tstg
μPC258C
μPC258C(5)
350
注4
単位
V
V
V
V
mW
s
℃
℃
−20∼+80
注1.電源の逆接続は破壊の可能性がありますのでご注意ください。
2.特性劣化や破壊がなく,入力端子に印加可能な入力電圧範囲です。
電源ON/OFF時などの過渡状態も含めて定格を越えないようにご注意ください。
なお,オペアンプとして正常動作する入力電圧は,電気的特性の同相入力電圧範囲内です。
3.特性劣化や破壊がなく,出力端子に外部から印加可能な電圧範囲です。
電源ON/OFF時などの過渡状態も含めて定格を越えないようにご注意ください。
なお,オペアンプとして得られる出力電圧は,電気的特性の最大出力電圧の範囲内です。
4.TA≦+55 ℃での値です。TA>55 ℃では−5.0 mW/℃でディレーティングしてください。
5.TA≦+25 ℃での値です。TA>25 ℃では−4.4 mW/℃でディレーティングしてください。
6.全損失および注4,5のディレーティング以下でご使用ください。
推奨動作条件
項    目
電源電圧
略 号
V±
MIN.
±4
TYP.
MAX.
±16
単位
V
−0.3∼+36
±30
V−−0.3∼V++0.3
V−−0.3∼V++0.3
無 限 大
−55∼+125
μPC258G2
μPC258G2(5)
440
注5
μPC4558C
μPC4558C(5)
350
注4
−40∼+85
μPC4558G2
μPC4558G2
(5)
440
注5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com