Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCA160AA Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # SCA160AA
Description  THYRISTOR MODULE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

SCA160AA Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  SCA160AA Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation SCA160AA Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation SCA160AA Datasheet HTML 3Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SCA(SCE)160AA
Peak Forward Gate Voltage(10V)
定格ピークゲート順電圧
Peak Gate Power(10W)
定格ピークゲート損失
Maximum Gate Non-Trigger Voltage
最小非トリガ電圧
Average Gate Power(3W)
定格ピークゲート損失
Gate Characteristics
ゲートトリガ特性
Gate Current(mA)
ゲート電流(mA)
1
0.1
10
100
1000
100
1
10000
125℃
−30℃
−30℃
25℃
25℃
ゲ
ー
ト
電
圧
(V)
Tj=25℃
Tj=25℃
Maximum Forward Characteristics
最大順特性
On-state Voltage Drop VTM(V)
オン電圧 VTM(V)
100
1000
10000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
10
オ
ン
電
流
IT
(A)
   Max.
   Max.
■Electrical Characteristics
 電気的特性
(Unless otherwise specified Tj=25℃/指定なき場合はTj=25℃とする)
Symbol 記号
Item 項 目
Conditions 条 件
Ratings 定格値
Unit 単位
IDRM
Repetitive Peak Off-state Current, max
最大オフ電流
Tj
=125℃, VD=VDRM
100
mA
IRRM
*Repetitive Peak Reverse Current, max
*最大逆電流
Tj
=125℃, VR=VRRM
100
mA
VTM
VFM
*On-state
(Forward)Voltage, max
*最大オン(順)電圧
IT
=500A
1.4
V
VT(VO)
*Threshold Voltage, max
*最大閾値電圧
Tj
=25℃
1.0
V
Tj
=125℃
0.85
rt
*Dynamic Resistance, max
*最大オン抵抗
Tj
=25℃
1.0
m
Ω
Tj
=125℃
1.3
IGT
Gate Trigger Current, max
最大ゲートトリガ電流
VD
=6V, IT=1A
100
mA
VGT
Gate Trigger Voltage, max
最大ゲートトリガ電圧
VD
=6V, IT=1A
3
V
VGD
Gate Non-Trigger Voltage, min
最小ゲート非トリガ電圧
Tj
=125℃, VD=½VDRM
0.25
V
dv/dt
Critical Rate of Rise of Off-state Voltage, min
最小臨界オフ電圧上昇率
Tj
=125℃, VD=⅔VDRM, exp. waveform
1000
V/
μs
Rth
(j-c) *Thermal Impedance, max
*最大熱抵抗
cont., Junction to case, per one element
接合部―ケース間 cont., 単位エレメント当り
0.17
℃/W
Rth
(j-c) *Effective Thermal Impedance, max
*最大実効熱抵抗
sin.180
°,Junction to case, per one element
接合部―ケース間, sin.180
°,単位エレメント当り
0.18
℃/W
rec.120
°,Junction to case, per one element
接合部―ケース間, rec.120
°,単位エレメント当り
0.19
Rth
(c-s) *Interface Thermal Impedance, max
*最大接触熱抵抗
Case to Heat sink, per one element
ケース―ヒートシンク間, 単位エレメント当り
Thermal conductivity
(Silicon grease)=7×10-3[W/㎝・℃]
シリコングリスの熱伝導率=7×10-3[W/㎝・℃]
0.1
℃/W
*mark: Thyristor and Diode part, No mark: Thyristor part.
注)上表中*印の項目は、サイリスタ部及びダイオード部の両方に適用します。その他の項目は主にサイリスタ部に適用します。



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com