Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CPFC94B Datasheet(PDF) 3 Page - Sumida Corporation

Part # CPFC94B
Description  CAN Bus, LED head lamp unit, AV/OA equipment
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CPFC94B Datasheet(HTML) 3 Page - Sumida Corporation

  CPFC94B Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CPFC94B Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CPFC94B Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation CPFC94B Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CPFC94B
備考:本仕様書は、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。また、ご注文の際のお問合わせは、
最寄りの地域営業へご連絡ください。
Page 1 of 2
Ver.1.0 (2015/03)
www.sumida.com
特長:
 車載対応コモンモードチョークコイル (~150 ℃)
 小型・低背
 RoHS 指令対応品
アプリケーション
:
 CAN バス、LED ヘッドライトユニット、 AV/OA 機器
DC ライン用コモンモード対策に最適
外形寸法図 (mm)
ランド寸法 (mm)
結線図 (mm)
電気的特性
品名
インピーダンス
@100MHz
D.C.R.
@20℃
定格電流
CPFC94B-701
Min. 700Ω
Max. 10mΩ
5.0A
※ 開発中のため予告なく記載内容を変更する場合がありますので、予めご了承願います。



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com