Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MP7720 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MP7720
Description  3M Multimedia-Projektor
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MP7720 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MP7720 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
3M Multimedia-Projektor MP7720
Das Ultra-Leichtgewicht mit großer Leistung
3M Deutschland GmbH
Visual Produkte
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss
Tel.: 0049 / (0) 180 - 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 - 14 36 21
http://www.3M.com/de/visuals
3M Österreich GmbH
Visual Produkte
Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 0043 / (0) 1 / 86 686 346
Fax: 0043 / (0) 1 / 86 686 460
http://www.3M.com/at
3M (Schweiz) AG
Visual Produkte
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
http://www.3M.com/ch
Computerkompatibilität
s
IBM™ kompatibel zu VGA, SVGA, XGA
(SXGA komprimiert)
s
Apple™ Macintosh™
(II, LC, Quadra, Power Mac, Powerbook)
Videokompatibilität
s
PAL, SECAM, NTSC, S-VHS, FCC
Lieferumfang
s
Fernbedienung (ultraflach)
s
RCA-Videokabel
s
RGB-Kabel
s
S-VHS-Videokabel
s
Mehrsprachiges Bedienungshandbuch
s
Nylontasche
s
abnehmbare Stromkabel
Zubehör
s
Ersatzlampen-Kit
s
Ledertasche DeLuxe
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten
Technische Details
s
1.000 ANSI Lumen
s
XGA-Auflösung (1024 x 768)
s
DLP-Technologie
s
16,7 Mio. Farben
s
Je 1 Eingangskanal für Computer-
und Videosignale
s
1 W Lautsprecher
s
IR-Fernbedienung
s
Ultraleicht
1,4 kg leicht
183 x 52 x 220 mm (B x H x T)
s
Bilddiagonale: 1 m bis 5 m
s
Kensington Sicherheitsschloss zur
Diebstahlsicherung
s
Digitale Ausschnittsvergrößerung
s
Kontrastverhältnis: 400:1
s
Bildformat: 4:3 und 16:9
s
H Sync 31-68 kHz
s
V Sync: 56-85Hz
s
Eingänge:
1 x S-Video (4-Pin-Mini DIN)
1 x RGB (15-Pin High Density D-sub)
s
Weitwinkelobjektiv
s
Ausgänge:
RS-232C
9-Pin-Mini-D-sub
s
Lampe: 120 Watt VIP
s
Lampennutzungsdauer:
durchschnittlich bis zu 1.500 Stunden
s
Betriebstemperatur: 10 bis 40º C
s
Lagertemperatur: -10 bis 60º C
s
34 dB
s
Stromverbrauch: 200 Watt (Höchstwert)
s
Stromversorgung: 100-120V, 200-240V
s
Zulassungen: CE
s
2 Jahre Gewährleistung
(Verlängerung auf 4 Jahre in Deutschland möglich)
Der neue MP7720 mit vollem Leistungsumfang ist der ultimative Projektor für alle
Geschäftsleute, die viel auf Reisen sind. Mit seinen ultraleichten 1,4 kg und 1.000
ANSI Lumen Lichtleistung liefert dieser Kompaktprojektor hervorragende Bilder. Die
echte XGA-Auflösung mit intelligenter Image Scaling-Technologie sorgt für beste
Bildqualität auch für VGA, SVGA, SXGA-Auflösung und Video. Der MP7720 ist somit
optimal für den mobilen Präsentator. Und dies alles zu einem äußerst günstigen Preis.
3Innovation


Similar Part No. - MP7720

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Monolithic Power System...
MP7720 MPS-MP7720 Datasheet
338Kb / 11P
20W Class D Mono Single Ended Audio Amplifer
MP7720DP MPS-MP7720DP Datasheet
338Kb / 11P
20W Class D Mono Single Ended Audio Amplifer
MP7720DS MPS-MP7720DS Datasheet
519Kb / 6P
20W Stereo Class D Single Ended Audio Amplifier
MP7720DS MPS-MP7720DS Datasheet
281Kb / 6P
Mini 20W Stereo Class D Single Ended Audio Amplifier
MP7720DS MPS-MP7720DS Datasheet
628Kb / 11P
150W Class D 5.1 Channel Audio Board
More results

Similar Description - MP7720

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
MP1 INFINEON-MP1 Datasheet
216Kb / 2P
Multimedia Platform
2004
MP2 INFINEON-MP2 Datasheet
216Kb / 2P
Multimedia Platform?
2004
logo
PhaseLink Corporation
PL603-27 PLL-PL603-27 Datasheet
236Kb / 7P
Multimedia Clocks
logo
Freescale Semiconductor...
MCIMX27VOP4A FREESCALE-MCIMX27VOP4A Datasheet
972Kb / 122P
Multimedia Applications
logo
Texas Instruments
OMAP4430 TI1-OMAP4430 Datasheet
7Mb / 443P
Multimedia Device
OMAP4460 TI1-OMAP4460 Datasheet
7Mb / 444P
Multimedia Device
OMAPL137-HT TI1-OMAPL137-HT Datasheet
7Mb / 444P
Multimedia Device
logo
OmniVision Technologies...
OV9762 OMNIVISION-OV9762 Datasheet
1Mb / 2P
PC Multimedia
logo
Generalplus Technology ...
GP326813A GENERALPLUS-GP326813A Datasheet
1Mb / 21P
Multimedia Processor
GP326823A GENERALPLUS-GP326823A Datasheet
1Mb / 21P
Multimedia Processor
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com