Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MSOX2012A Datasheet(PDF) 2 Page - Keysight Technologies

Part # MSOX2012A
Description  Infi niiVision 2000 X-series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

MSOX2012A Datasheet(HTML) 2 Page - Keysight Technologies

  MSOX2012A Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies MSOX2012A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
예산에 민감한 고객들을 위한 혁신적인 기술
키사이트 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프 개요
InfiniiVision
2000 X-시리즈
InfiniiVision
3000 X-시리즈
InfiniiVision
4000 X-시리즈
아날로그채널
2개 및 4개
2개 및 4개
2개 및 4개
대역폭 (업그레이드 가능)
70, 100, 200 MHz
100, 200, 350, 500 MHz, 1 GHz
200, 350, 500 MHz, 1 GHz, 1.5 GHz
디지털 채널
8 (MSO 모델 또는 업그레이드)*
16 (MSO 모델 또는 업그레이드)
16 (MSO 모델 또는 업그레이드)
최대 샘플링 속도
2 GSa/s
5 GSa/s (1-GHz 모델)
4 GSa/s (100-500 MHz 모델)
5 GSa/s
최대 메모리 깊이
100 kpts/채널 (표준)
1 Mpt/채널 (옵션)
2 Mpts (표준), 4 Mpts (옵션)
4 Mpts (표준)
파형 업데이트 속도
초당 50,000 파형
초당 1,000,000 파형
초당 1,000,000 파형
디스플레이
8.5 인치 디스플레이
8.5 인치 디스플레이
12.1 인치 디스플레이
InfiniiScan 존 터치 트리거
지원 안함
지원 안함
표준
WaveGen 20-MHz 펑션/임의
파형 발생기
싱글 채널 펑션만 (옵션)
싱글 채널 AWG (옵션)
듀얼 채널 AWG (옵션)
통합된 디지털 전압계
지원 (옵션)
지원 (옵션)
지원 (옵션)
검색 및 탐색
지원 (시리얼)
지원
지원
시리얼 프로토콜 분석
가능 (옵션 : CAN, LIN, I²C, SPI,
RS232/UART)*
가능 (옵션 : ARINC 429, CAN
FlexRay, I2C, I2S, LIN, MIL-
STD-1553, SPI, UART/RS232)
가능 (옵션 : ARINC 429, CAN, FlexRay,
I2C, I2S, LIN, MIL-STD-1553, SPI,
UART/RS232, USB 2.0)
세그먼트 메모리
지원 (옵션)
지원 (옵션)
표준
마스크/리미트 테스트
지원 (옵션)
지원 (옵션)
지원 (옵션)
전력 분석
지원 안함
지원 (옵션)
지원 (옵션)
USB 2.0 신호 품질 테스트
지원 안함
지원 안함
지원 (옵션)
HDTV 분석
지원 안함
지원 (옵션)
지원 (옵션)
향상된 파형 연산
지원 안함
지원 (옵션)
표준
커넥티비티
표준 USB 2.0 (LAN/비디오 옵션)
(GPIB 옵션)
표준 USB 2.0 (LAN/비디오 옵션)
(GPIB 옵션)
표준 USB2.0, LAN, 비디오 출력
(GPIB 옵션)
* 디지털 채널과 시리얼 프로토콜 분석은 2000 X-시리즈에서 동시에 사용할 수 없습니다
보다 큰 디스플레이와 최첨단 기능이 필요하십니까?
새로운 오실로스코프 경험을 제공하는 InfiniiVision 4000 X-시리즈에 대해
알아보십시오.
– 업계 최초의 12.1인치 정전식 터치 디스플레이
– InfiniiScan 존 터치 트리거 기능
– 200 MHz ~ 1.5 GHz DSO 모델 및 MSO 모델
– 초당 1,000,000 wfms
– 기본 옵션 세그먼트 메모리
– 계측기 5대의 기능을 1대에 통합. 완전 업그레이드 가능
– 디지털 채널 (MSO)
– USB 2.0을 포함한 프로토콜 분석
– 임의 파형 및 변조를 지원하는 20 MHz 듀얼 채널 WaveGen
– 디지털 전압계 (DVM)
– 전력 분석, Xilinx FPGA 및 USB 2.0 신호 품질을 포함한
어플리케이션 분석
– N8900A Infiniium 오프라인 소프트웨어 지원
– 표준 LAN, USB, 비디오 출력 연결
자세한 내용은 www.keysight.com/find/4000X-Series 를 참조하십시오.
2 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com