Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

1827158 Datasheet(PDF) 21 Page - Tyco Electronics

Part # 1827158
Description  This specification covers the requirements for product performance
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

1827158 Datasheet(HTML) 21 Page - Tyco Electronics

Back Button 1827158 Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics 1827158 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 21 page
background image
Product Specification
108-5246
Rev. L
21 of 21
金めっき製品
Gold Plated Products
[1列仕様]
Fig.1-3
[Single Row] Fig.1-3
製品名称
Description
製品型番
Product
part No.
エンボステープ詰
製品型番
On Taping
Part No.
チューブ詰
製品型番
In Tube
Part No.
リセ・ヘッダー
アセンブリ
Receptacle
Header Assembly
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
1318323
1318325
SMT
タイプ
SMT
Type
ポスト・ヘッダー
アセンブリ
基板平行型 (V)
Post Header Assembly
Vertical Type (V)
基板平行型(V)
Vertical Type
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
1318324
1318326
[2列仕様]
Fig.1-4
[Double Row] Fig.1-4
製品名称
Description
製品型番
Product
part No.
エンボステープ詰
製品型番
On Taping
Part No.
チューブ詰
製品型番
In Tube
Part No.
基板平行型
(V)
Vertical
Type
ショートリブ
位置決め用ボス付
Short Rib with Positioner Boss
178347
177851
リセ・ヘッダー
アセンブリ
Receptacle
Header Assembly
基板垂直型
(H)
Horizontal
Type
ショートリブ
位置決め用ボス付
Short Rib with Positioner Boss
353479
343580
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
353481
353482
嵌合高さ
5 mm
Mating height
5 mm
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
917090
917091
嵌合高さ
8 mm
Mating height
8 mm
位置決め用ボス付
with Positioner Boss
353508
353509
SMT
タイプ
SMT
Type
ポスト・ヘッダー
アセンブリ
基板平行型(V)
Post Header Assembly
Vertical Type(V)
ショート
リブ対応
Short Rib
嵌合高さ
10 mm
Mating height
10 mm
位置決め用ボス無
w/o Positioner Boss
178386
177852



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com