Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CL-375 Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CL-375
Description  ULTRA SMALL CHIP LEDS FOR USE IN VARIOUS ELECTRONIC PRODUCTS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CL-375 Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CL-375 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-375 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-375 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-375 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-375 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-375 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-375 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-375 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
11
輝度
Brightness
外形寸法
Size(mm)
シリーズ
Series
イエロー yellow
標準輝度
Standard brightness
高輝度
Super brightness
標準輝度
Standard brightness
高輝度
Super brightness
標準輝度
Standard brightness
発光色
Lighting color
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
黄緑 Yellow green
CL-197
1.6(L)
×
0.8(w)
×
0.4(H)
CL-196
1.6(L)
×
0.8(w)
×
0.6(H)
CL-195
1.6(L)
×
0.8(W)
×
0.8(H)
超高輝度
Ultra brightness
超高輝度
High brightness
輝度
Brightness
外形寸法
Size(mm)
シリーズ
Series
標準輝度
Standard brightness
発光色
Lighting color
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
橙 Orange
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
緑 Green
青緑 Blue Green
青 Blue
青 Blue
青 Blue
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
部品コード
Code for parts
CL-201R-C
CL-201D-C
CL-201Y-C
CL-201LY-C
CL-201YG-C
CL-201G-C
CL-201FG-C
CL-201PG-C
CL-201SR-C
CL-201SD-C
CL-201UR-C
CL-201HR-C
CL-201TR1-C
CL-201TD-C
CL-201TD3-C
CL-201TLY-C
CL-201SYG-C
CL-201G1-C
CL-201HG-C
CL-201BG1-C
CL-201UB
CL-201B1
CL-201HB
CL-221R-C
CL-221D-C
CL-221Y-C
CL-221LY-C
CL-221YG-C
CL-221G-C
CL-221FG-C
CL-221PG-C
CL-221SR-C
CL-221SD-C
CL-221UR-C
ピーク発光波長
Peak wave length(nm)
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
624
612
612
590
574
523
515
502
428
468
470
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
CL-201
3.2(L)
×
2.4(W)
×
2.4(H)
イエロー yellow
ページ
Page
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
超高輝度
Ultra brightness
高輝度
Super brightness
イエロー yellow
超高輝度
High brightness
超高輝度
Ultra brightness
高輝度
Super brightness
標準輝度
Standard brightness
CL-221
2.7(L)
×
1.2(W)
×
1.3(H)
※ パッケージの色については未量産の
機種もございますので、ご使用の際にはご確認願います。
※ Some package colors are not mass produced,
so please check at the time of use.
ピーク発光波長
Peak wave length(nm)
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
570
部品コード
Code for parts
CL-195R-CD
CL-195D-CD
CL-195Y-CD
CL-195LY-CD
CL-195YG-CD
CL-195G-CD
CL-195FG-CD
CL-195PG-CD
CL-195SR-CD
CL-195SD-CD
CL-195UR-CD
CL-195HR-CD
CL-196R-CD
CL-196D-CD
CL-196Y-CD
CL-196LY-CD
CL-196YG-CD
CL-196G-CD
CL-196FG-CD
CL-196PG-CD
CL-196SR-CD
CL-196SD-CD
CL-196UR-CD
CL-196HR-CD
CL-197YG-CD
ページ
Page
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
超高輝度
Ultra brightness
超高輝度
High brightness
イエロー yellow
イエロー yellow
CL-221超高輝度は次ページの表へ続く
CL-221 ultra brightness information
continues on the table of the next page.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com