Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

STM8S105C4 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # STM8S105C4
Description  Extended instruction set
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S105C4 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S105C4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8S105C4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 121 page
background image
DocID14771 Rev 15
7/121
STM8S105x4/6
List of figures
8
List of figures
Figure 1.
STM8S105x4/6 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 2.
Flash memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 3.
LQFP48 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 4.
LQFP44 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 5.
UFQFPN32/LQFP32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 6.
SDIP32 pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 7.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 8.
Supply current measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 9.
Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 10.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 11.
fCPUmax versus VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Figure 12.
External capacitor CEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Figure 13.
Typ IDD(RUN) vs. VDD HSE user external clock, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 14.
Typ IDD(RUN) vs. fCPU HSE user external clock, VDD = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 15.
Typ IDD(RUN) vs. VDD HSI RC osc, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 16.
Typ IDD(WFI) vs. VDD HSE external clock, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 17.
Typ IDD(WFI) vs. fCPU HSE external clock, VDD = 5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 18.
Typ IDD(WFI) vs. VDD HSI RC osc., fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Figure 19.
HSE external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure 20.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Figure 21.
Typical HSI accuracy @ VDD = 5 V vs 5 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Figure 22.
Typical HSI frequency variation vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 23.
Typical LSI frequency variation vs VDD@ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 24.
Typical VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 25.
Typical pull-up current vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 26.
Typical pull-up resistance vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 27.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 28.
Typ. VOL @ VDD = 5.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 29.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 30.
Typ. VOL @ VDD = 5.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 31.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 32.
Typ. VOL @ VDD = 5.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 33.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 34.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 5.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 35.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 36.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 5.0 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 37.
Typical NRST VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Figure 38.
Typical NRST pull-up resistance RPU vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 39.
Typical NRST pull-up current Ipu vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 40.
Recommended reset pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figure 41.
SPI timing diagram where slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Figure 42.
SPI timing diagram where slave mode and CPHA = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Figure 43.
SPI timing diagram - master mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 44.
Typical application with I2C bus and timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Figure 45.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 46.
Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 47.
LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 48.
LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com