Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT46R62 Datasheet(PDF) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R62
Description  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 Datasheet(HTML) 1 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46R62_13 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
A/D+LCD 型八位单片机
Rev. 1.80
1
2013-10-31
特性
工作电压:
fSYS=4MHz:2.2V~5.5V
fSYS=8MHz:3.3V~5.5V
20 个双向输入/输出口
(PA,PB0~PB5,PD0~PD2,PD4~PD6)
2 个外部中断输入
1 个 8 位定时/计数器,
具有 PFD(可编程分频器)
功能
20×3 或 19×4 段的 LCD 驱动(SEG0~SEG15 可
由配置选项设置为逻辑输出)
2K×14 程序存储器
88×8 数据存储器
具有 PFD 功能,可用于发声
一个实时时钟(RTC)
一个 8 位的实时时钟预分频器
看门狗定时器
蜂鸣器输出
内置晶体、RC 和 32768Hz 晶体振荡电路
HALT 和唤醒功能可降低功耗
6 层硬件堆栈
6 通道 9 位解析度的 A/D 转换器
3 通道 8 位 PWM 输出,与 3 个输入/输出口共
用引脚
位操作指令
查表指令,表格内容字长 16 位
系统频率为 8MHz 时,指令周期为 0.5μs
63 条指令
指令执行时间为 1 或 2 个指令周期
低电压复位/检测功能
52-pin LQFP,56-pin SSOP 封装
概述
HT46R62/HT46C62 是 8 位高性能精简指令集单片机,
专门为需要 A/D 转换和 LCD 显示的产品而设计。
掩膜版本 HT46C62 与 OTP 版本 HT46R62 引脚和功能完全相同。
低功耗、I/O 使用灵活、计数器、振荡类型选择、多通道 A/D 转换、脉冲测量功能、暂停和唤醒功能,
以及 LCD 显示功能,使这款单片机可以广泛应用于需要 A/D 转换和 LCD 显示的产品中,例如电子测量仪
器、环境监控、手持式测量工具、马达控制等工业和家庭系统中。


Similar Part No. - HT46R62_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62 Datasheet
401Kb / 46P
A/D with LCD Type 8-Bit MCU
July 14, 2005
More results

Similar Description - HT46R62_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
R0E5563NEDMB00 RENESAS-R0E5563NEDMB00 Datasheet
325Kb / 8P
144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E55630EDMB00 RENESAS-R0E55630EDMB00 Datasheet
344Kb / 8P
144-pin 0.5mm-pitch LQFP
R0E55630EDMB01 RENESAS-R0E55630EDMB01 Datasheet
309Kb / 8P
100-pin 0.5mm-pitch LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
52/100-pin LQFP
2014-06-06
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_14 Datasheet
951Kb / 50P
28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
2014-07-28
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
48-pin SSOP
2017-04-05
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
100-pin LQFP
2014-06-10
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
44-pin QFP / LQFP
2014-04-03
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
44-pin QFP/LQFP
2014-04-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com