Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HT46C64 Datasheet(PDF) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46C64
Description  52/100-pin LQFP
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46C64 Datasheet(HTML) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46C64 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT46C64 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 51 page
background image
HT46R64/HT46C64
Rev. 2..10
12
2014-06-06
在执行中断子程序期间,其它的中断请求会被屏蔽,直到执行 RETI 指令或 EMI 和相关中断控制位被
置位(当然,此时堆栈未满)。如果要从中断子程序返回,只要执行 RET 或 RETI 指令即可。其中,RETI
指令会自动置位 EMI,以允许中断服务,而 RET 则不会。
如果中断在两个连续的 T2 脉冲的上升沿之间发生,且中断响应允许,那么在下两个 T2 脉冲之间,
该中断会被服务。如果同时发生中断请求,其优先级如下表示;这些中断都可以通过清除 EMI 位来进行屏
蔽。
中断源
优先级
中断向量
外部中断 0
1
004H
外部中断 1
2
008H
定时/计数器 0 中断
3
00CH
定时/计数器 1 中断
4
010H
时基中断
5
014H
RTC 中断
6
018H
中断控制寄存器(INTC0/INTC1),由外部中断 0/1 请求标志(EIF0/EIF1)、定时/计数器 0/1 中断请求标
志(T0F/T1F)、时基中断请求标志(TBF)、RTC 中断请求标志(RTF)、外部中断允许(EEI0/EEI1)、定时/计数
器 0/1 中断允许(ET0I/ET1I)、时基中断允许(ERI)和总中断允许(EMI)组成,其对应于数据存储器地址
0BH/1EH。EMI、EEI0、EEI1、ET0I、ET1I、ETBI 和 ERTI 用来控制中断的允许/禁止状态的。这些控制
位可以用来屏蔽正在进行中断服务程序时发生的其它中断请求。一旦中断请求标志(EIF0、EIF1、T0F、T1F、
TBF、RTF)被置位,会一直保留在 INTC0 和 INTC1 寄存器中,直到中断被响应或用软件指令清除为止。
建议不要在中断服务程序中使用“CALL”指令来调用子程序。因为中断随时都可能发生,而且需要
立刻给予响应。如果只剩下一层堆栈,而中断不能被很好地控制,原先的控制序列很可能因为在中断子程
序中执行“CALL”指令而使堆栈溢出,从而发生混乱。
振荡电路
HT46x64 有三种振荡方式可以做为系统时钟:外部 RC 振荡、外部晶体振荡和外部 32768Hz 晶体振荡,
可以通过掩膜选项设定。HALT 模式会停止系统振荡器(当选择外部 RC 振荡或外部晶体振荡时),并忽视任
何外部信号以降低功耗。但是 32768Hz 的晶体振荡在 HALT 模式下仍会继续作用。如果选择 32768Hz 振
荡做为系统振荡,在 HALT 模式下系统振荡不会停止,但是指令会停止运行。32768Hz 的晶体振荡还可以
做为内部计数器的时钟源,即使进入 HALT 模式,这些计数器(RTC、时基、WDT)还会继续作用。
Crystal Oscillator
RC Oscillator
OSC1
OSC1
OSC2
fSYS/4
OSC2
32768Hz Crystal/RTC Oscillator
OSC3
OSC4
V
DD
470pF
系统振荡器
注:32768Hz 使能:可作为 WDT 时钟或系统时钟。
当使用 32.768kHz 的晶振时,外部的电阻电容不是必须的。但在精确的 RTC 应用场合,
电阻电容可以用来消除晶振制造带来的误差。
如果选用外部 RC 振荡方式,在 OSC1 与 VSS 之间需要接一个外部电阻,其阻值为 30k
Ω到 750kΩ;
而 OSC2 上会输出系统频率的 4 分频信号,可用于同步外部逻辑。RC 振荡方式是一种低成本的方案,但
是,RC 振荡频率会随着 VDD、温度和芯片自身参数的漂移而产生误差。因此,在需要精确振荡频率做为
计时操作的场合,并不适合使用 RC 振荡方式。
如果选用晶体振荡方式,在 OSC1 和 OSC2 之间需要连接一个晶体,用来提供晶体振荡器所需的反馈
和相移,除此之外,不再需要其它外部元件。另外,在 OSC1 和 OSC2 之间也可使用谐振器来取代晶体振
荡器,但是在 OSC1 和 OSC2 需要多连接两个电容。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com