Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ECH8604 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # ECH8604
Description  N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

ECH8604 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  ECH8604 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device ECH8604 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device ECH8604 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device ECH8604 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
ECH8604
No.7289-1/4
No.
ECH8604
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・超高速スイッチング。
・2.5V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
20
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±10
V
ドレイン電流(DC)
ID
6A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
40
A
許容損失
PD
セラミック基板(900mm2 × 0.8mm)装着時 1unit
1.3
W
全損失
PT
セラミック基板(900mm2 × 0.8mm)装着時
1.5
W
チャネル温度
Tch
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0
20
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=20V, VGS=0
1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 8V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=1mA
0.5
1.3
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=3A
7
10
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID=3A, VGS=4V
22
30
m
Ω
RDS(on)2
ID=1.5A, VGS=2.5V
30
44
m
Ω
次ページへ続く。
単体品名表示:KE
N7289A
注文コード No. N7289A
N チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
ロードスイッチング用
32003
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
32003 TS IM 外変 / 83002 TS IM ◎佐藤 TA-100164
外形図 2206A
(unit : mm)
1 : Source1
2 : Gate1
3 : Source2
4 : Gate2
5 : Drain2
6 : Drain2
7 : Drain1
8 : Drain1
SANYO:ECH8
Bottom View
1
4
85
Top View
0.15
0.65
2.9
0.3
半導体ニューズ No.N7289 とさしかえてください。


Similar Part No. - ECH8604

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
ECH8601 SANYO-ECH8601 Datasheet
55Kb / 4P
General-Purpose Switching Device Applications
ECH8601M SANYO-ECH8601M Datasheet
60Kb / 4P
N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
ECH8601M ONSEMI-ECH8601M Datasheet
309Kb / 7P
N-Channel Power MOSFET
July, 2013
logo
List of Unclassifed Man...
ECH8601M-C-TL-H ETC2-ECH8601M-C-TL-H Datasheet
619Kb / 5P
General-Purpose Switching Device Applications
logo
Sanyo Semicon Device
ECH8601M-TL-H SANYO-ECH8601M-TL-H Datasheet
399Kb / 7P
General-Purpose Switching Device Applications
More results

Similar Description - ECH8604

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3098 SANYO-2SK3098 Datasheet
10Kb / 1P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
2SK3351 SANYO-2SK3351 Datasheet
55Kb / 4P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
2SK3830 SANYO-2SK3830 Datasheet
57Kb / 4P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
CPH6411 ETC-CPH6411 Datasheet
54Kb / 4P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
ECH8607 SANYO-ECH8607 Datasheet
46Kb / 4P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FTD2011A SANYO-FTD2011A Datasheet
52Kb / 4P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FW257 SANYO-FW257 Datasheet
55Kb / 4P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FW261 SANYO-FW261 Datasheet
34Kb / 2P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
MCH3443 SANYO-MCH3443 Datasheet
52Kb / 4P
N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPCF8402 KEXIN-KPCF8402 Datasheet
96Kb / 3P
Silicon P, N Channel MOS Type Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com