Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

NSCW017 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # NSCW017
Description  LED
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NSCW017 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button NSCW017 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers NSCW017 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
-4-
日亜化学工業(株)
STSE-CC3017B-1
<Cat.No.040402>
(5) 洗浄
・ 洗浄剤は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。 その他の洗浄剤の使用に当たっては
パッケージ及び樹脂が浸される場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用を
お願い致します。 フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
・ 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。 やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け
方によりLEDへの影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。
(6) 静電気に対する取り扱い
・ 本LEDは静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。
取り扱いに際しては、リストバンド、静電気防止手袋等の静電気対策を十分行って下さい。
・ 使用機器、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。
また、実装される機器等についても
サージ対策の実施を推奨します。
・ LEDを機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くよう
お願いします。 電流を下げて(1mA以下推奨)VF検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は
容易に検出できます。
・ 損傷したLEDには、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。
判定基準:( VF>2.0V at IF=0.5mA )
(7) その他
・ LEDの出力を上げた状態で長時間直視しますと、目を痛めることがありますので注意して下さい。
・ 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。
又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。
・ 本製品は、一般電子機器(事務・通信・計測機器、家電製品等)に使用されることを意図しております。
特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れ
のある用途(航空・宇宙用、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、
安全装置等)にご使用をお考えの場合は事前に弊社営業窓口までご相談願います。
・ 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を
行わないで下さい。 万一本製品に不具合が発見された場合は、本製品自体の解体をすることなく
弊社まで直接ご連絡下さい。
・ 量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
・ 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
-6-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com